công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GEA2/IO233PPB5V4 bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - Microsemi Corporation

tên linh kiện GEA2/IO233PPB5V4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Military ProASIC3/EL Low Power Flash FPGAs with Flash*Freeze Technology
PDF  212 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROSEMI [Microsemi Corporation]
Trang chủ  http://www.microsemi.com
Logo MICROSEMI - Microsemi Corporation

GEA2/IO233PPB5V4 bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - Microsemi Corporation

Back Button GEA2/IO233PPB5V4 Datasheet HTML 45Page - Microsemi Corporation GEA2/IO233PPB5V4 Datasheet HTML 46Page - Microsemi Corporation GEA2/IO233PPB5V4 Datasheet HTML 47Page - Microsemi Corporation GEA2/IO233PPB5V4 Datasheet HTML 48Page - Microsemi Corporation GEA2/IO233PPB5V4 Datasheet HTML 49Page - Microsemi Corporation GEA2/IO233PPB5V4 Datasheet HTML 50Page - Microsemi Corporation GEA2/IO233PPB5V4 Datasheet HTML 51Page - Microsemi Corporation GEA2/IO233PPB5V4 Datasheet HTML 52Page - Microsemi Corporation GEA2/IO233PPB5V4 Datasheet HTML 53Page - Microsemi Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 212 page
background image
Military ProASIC3/EL Low Power Flash FPGAs
Revision 3
2-35
Table 2-39 • I/O Short Currents IOSH/IOSL
Applicable to Pro I/Os for A3PE600L and A3PE3000L Only
Drive Strength
IOSL (mA)1
IOSH (mA)1
3.3 V LVTTL / 3.3 V LVCMOS
4 mA
25
27
8 mA
51
54
12 mA
103
109
16 mA
132
127
24 mA
268
181
3.3 V LVCMOS Wide Range
100 µA
Same specification as regular LVCMOS 3.3 V
2.5 V LVCMOS
4 mA
16
18
8 mA
32
37
12 mA
65
74
16 mA
83
87
24 mA
169
124
1.8 V LVCMOS
2 mA
9
11
4 mA
17
22
6 mA
35
44
8 mA
45
51
12 mA
91
74
16 mA
91
74
1.5 V LVCMOS
2 mA
13
16
4 mA
25
33
6 mA
32
39
8 mA
66
55
12 mA
66
55
1.2 V LVCMOS
2 mA
TBD
TBD
1.2 V LVCMOS Wide Range
100 µA
TBD
TBD
3.3 V PCI/PCIX
Per PCI/PCI-X specification
Per PCI Curves
3.3 V GTL
20 mA2
268
181
2.5 V GTL
20 mA2
169
124
3.3 V GTL+
35 mA
268
181
2.5 V GTL+
33 mA
169
124
HSTL (I)
8 mA
32
39
HSTL (II)
15 mA2
66
55
SSTL2 (I)
15 mA
83
87
SSTL2 (II)
18 mA
169
124
SSTL3 (I)
14 mA
51
54
SSTL3 (II)
21 mA
103
109
Notes:
1. TJ = 100°C
2. Output drive strength is below JEDEC specification.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com