công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS1150-L bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Micro Commercial Components

tên linh kiện SS1150-L
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 Amp Schottky Rectifier 150 to 200 Volts
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MCC [Micro Commercial Components]
Trang chủ  http://www.mccsemi.com
Logo MCC - Micro Commercial Components

SS1150-L bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Micro Commercial Components

  SS1150-L Datasheet HTML 1Page - Micro Commercial Components SS1150-L Datasheet HTML 2Page - Micro Commercial Components SS1150-L Datasheet HTML 3Page - Micro Commercial Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SS1150-L thru SS1200-L
Revision:
C
20
13/02/01
MCC
TM
Micro Commercial Components
www.mccsemi.com
2 of 3
FIG.1-TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE
FIG.3-MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD
SURGE CURRENT
FIG.4-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
REVERSE VOLTAGE,(V)
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
350
300
250
200
150
100
50
0
.01
.05
.1
.5
1
5
10
50
100
AMBIENT TEMPERATURE ( C)
NUMBE R OF C YC LE S AT 60Hz
1
10
5
50
100
0
10
5
15
30
20
.1
1.0
10
100
FIG.5 - TYPICAL REVERSE
CHARACTERISTICS
PERCENTAGE RATED PEAK REVERSE VOLTAGE(%)
0
20 40
60 80 100 120 140
.01
Tj=100 C
Tj=25 C
Tj=25 C
8.3ms S ingle Half
S ine Wave
JE DE C method
350
300
250
200
150
100
50
0
0
10
5
15
20
.1
.3
.5
.7
.9
1.1
1.3
1.5
FIG.2-TYPICAL FORWARD
CHARACTERISTICS
Pulse Width 300us
1% Duty Cycle
FORWARD VOLTAGE,(V)
0.1
1.0
10
50
Tj=25 C
3.0
.01
SS1200
SS1150



Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com