công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L151VB bảng dữ liệu(PDF) 59 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L151VB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM-based Cortex-M3, 128KB Flash, 16KB SRAM, 4KB EEPROM, LCD, USB, ADC, DAC
PDF  121 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L151VB bảng dữ liệu(HTML) 59 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L151VB Datasheet HTML 55Page - STMicroelectronics STM32L151VB Datasheet HTML 56Page - STMicroelectronics STM32L151VB Datasheet HTML 57Page - STMicroelectronics STM32L151VB Datasheet HTML 58Page - STMicroelectronics STM32L151VB Datasheet HTML 59Page - STMicroelectronics STM32L151VB Datasheet HTML 60Page - STMicroelectronics STM32L151VB Datasheet HTML 61Page - STMicroelectronics STM32L151VB Datasheet HTML 62Page - STMicroelectronics STM32L151VB Datasheet HTML 63Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 59 / 121 page
background image
STM32L151x6/8/B, STM32L152x6/8/B
Electrical characteristics
Doc ID 17659 Rev 8
59/121
Table 22.
Typical and maximum current consumptions in Stop mode
Symbol
Parameter
Conditions
Typ(1)
Max
(1)(2)
Unit
IDD (Stop
with RTC)
Supply current in
Stop mode with
RTC enabled
RTC clocked by LSI,
regulator in LP mode,
HSI and HSE OFF
(no independent
watchdog)
LCD OFF
TA = -40°C to 25°C
VDD = 1.8 V
1.2
2.75
µA
TA = -40°C to 25°C
1.4
4
TA = 55°C
2.6
6
TA= 85°C
4.8
10
TA = 105°C
10.2
23
LCD ON
(static
duty)(3)
TA = -40°C to 25°C
3.3
6
TA = 55°C
4.5
8
TA= 85°C
6.6
12
TA = 105°C
13.6
27
LCD ON
(1/8
duty)(4)
TA = -40°C to 25°C
7.7
10
TA = 55°C
8.6
12
TA= 85°C
10.7
16
TA = 105°C
19.8
40
RTC clocked by LSE
external clock (32.768
kHz), regulator in LP
mode, HSI and HSE
OFF (no independent
watchdog)
LCD OFF
TA = -40°C to 25°C
1.6
4
TA = 55°C
2.7
6
TA= 85°C
4.8
10
TA = 105°C
10.3
23
LCD ON
(static
duty)(3)
TA = -40°C to 25°C
3.6
6
TA = 55°C
4.6
8
TA= 85°C
6.7
12
TA = 105°C
10.9
23
LCD ON
(1/8
duty)(4)
TA = -40°C to 25°C
7.6
10
TA = 55°C
8.6
12
TA= 85°C
10.7
16
TA = 105°C
19.8
40
RTC clocked by LSE
(no independent
watchdog)(5)
LCD OFF
TA = -40°C to 25°C
VDD = 1.8 V
1.45
TA = -40°C to 25°C
VDD = 3.0 V
1.9
TA = -40°C to 25°C
VDD = 3.6 V
2.2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com