| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L9958SB bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L9958SB bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - STMicroelectronics |
|
2 / 38 page ![]() Contents L9958 2/38 Doc ID 17269 Rev 5 Contents 1 Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 Pins description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.1 PowerSO-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.2 PowerSO16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.3 PowerSSO24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 Device description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.1 Supply range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.2 Control inputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.2.1 DI and EN inputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.2.2 DIR and PWM inputs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3.3 Serial peripheral interface (SPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.3.1 Daisy chain operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.4 SPI timing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.5 SPI communication failure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3.6 5 V and 3.3 V output compatibility . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4 Current regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4.1 Temperature-dependent current regulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 4.2 Current regulation with low-inductive loads . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.3 Slew rate control in case of current limitation on low-side . . . . . . . . . . . . 17 5 Diagnostics and protections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5.1 Diagnosis reset strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5.1.1 Reset requests . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5.1.2 Diagnosis reset bit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 5.2 Protection and on state diagnostics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5.2.1 Over-current on high-side - short to ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5.2.2 Over-current on low-side - short to Vs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5.2.3 Short circuit over-load . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5.2.4 Open load in on state . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 5.2.5 Over-temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 |