công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TAP107020 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - AVX Corporation

tên linh kiện TAP107020
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dipped Radial Capacitors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVX [AVX Corporation]
Trang chủ  http://www.avx.com
Logo AVX - AVX Corporation

TAP107020 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - AVX Corporation

  TAP107020 Datasheet HTML 1Page - AVX Corporation TAP107020 Datasheet HTML 2Page - AVX Corporation TAP107020 Datasheet HTML 3Page - AVX Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
SEPTEMBER 2013
I 123
H
D
Dipped Radial Capacitors
TAP Series
TAP is a professional grade device manufactured
with a flame retardant coating and featuring low
leakage current and impedance, very small
physical sizes and exceptional temperature
stability. It is designed and conditioned to
operate to +125°C (see page 159 for voltage
derating above 85°C) and is available loose or
taped and reeled for auto insertion. The 15 case
sizes with wide capacitance and working voltage
ranges means the TAP can accommodate
almost any application.
MAXIMUM CASE DIMENSIONS: millimeters (inches)
TAP
Type
475
Capacitance Code
pF code: 1st two digits
represent significant figures,
3rd digit represents multiplier
(number of zeros to follow)
M
Capacitance Tolerance
K = ±10%
M = ±20%
(For J = ±5% tolerance,
please consult factory)
035
Rated DC Voltage
SCS
Suffix indicating wire form
and packaging
(see page 122)
HOW TO ORDER
Wire
C, F, G, H
B, S, D
Case
H
*H1
D
A
8.50 (0.330)
7.00 (0.280)
4.50 (0.180)
B
9.00 (0.350)
7.50 (0.300)
4.50 (0.180)
C
10.0 (0.390)
8.50 (0.330)
5.00 (0.200)
D
10.5 (0.410)
9.00 (0.350)
5.00 (0.200)
E
10.5 (0.410)
9.00 (0.350)
5.50 (0.220)
F
11.5 (0.450)
10.0 (0.390)
6.00 (0.240)
G
11.5 (0.450)
10.0 (0.390)
6.50 (0.260)
H
12.0 (0.470)
10.5 (0.410)
7.00 (0.280)
J
13.0 (0.510)
11.5 (0.450)
8.00 (0.310)
K
14.0 (0.550)
12.5 (0.490)
8.50 (0.330)
L
14.0 (0.550)
12.5 (0.490)
9.00 (0.350)
M
14.5 (0.570)
13.0 (0.510)
9.00 (0.350)
N
16.0 (0.630)
9.00 (0.350)
P
17.0 (0.670)
10.0 (0.390)
R
18.5 (0.730)
10.0 (0.390)
SOLID TANTALUM RESIN DIPPED CAPACITORS
LEAD-FREE COMPATIBLE
COMPONENT


Số phần tương tự - TAP107020

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AVX Corporation
TAP107020 AVX-TAP107020 Datasheet
118Kb / 3P
Dipped Radial Capacitors TAP Series
TAP107020 AVX-TAP107020 Datasheet
390Kb / 16P
Sectiom 3: Introduction Foreword
TAP107020 AVX-TAP107020 Datasheet
390Kb / 16P
Section 3: Introduction Foreword
TAP107020 AVX-TAP107020 Datasheet
125Kb / 4P
Dipped Radial Capacitors
More results

Mô tả tương tự - TAP107020

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
HolyStone International
RDH HOLYSTONECAPS-RDH Datasheet
556Kb / 4P
Radial Dipped Ceramic Capacitors
logo
AVX Corporation
TAP476K035CRW AVX-TAP476K035CRW Datasheet
332Kb / 16P
Dipped Radial Capacitors
logo
Vishay Siliconix
K102J15C0GF5TH5 VISHAY-K102J15C0GF5TH5 Datasheet
132Kb / 14P
Dipped Radial Multilayer Ceramic Capacitors
18-Sep-06
logo
AVX Corporation
TAP106M025CRW AVX-TAP106M025CRW Datasheet
118Kb / 3P
Dipped Radial Capacitors TAP Series
TAP475M035SCS AVX-TAP475M035SCS Datasheet
118Kb / 3P
Dipped Radial Capacitors
TAP476K025HSB AVX-TAP476K025HSB Datasheet
110Kb / 3P
Dipped Radial Capacitors TAP Series
TAP224K035SCS AVX-TAP224K035SCS Datasheet
110Kb / 3P
Dipped Radial Capacitors
TAP685K016SCS AVX-TAP685K016SCS Datasheet
112Kb / 3P
Dipped Radial Capacitors
TAP156K016SCS AVX-TAP156K016SCS Datasheet
125Kb / 4P
Dipped Radial Capacitors
logo
Cornell Dubilier Electr...
CM05ED430JO3 CDE-CM05ED430JO3 Datasheet
209Kb / 1P
Radial-Leaded Dipped Mica Capacitors
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com