công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

NTF6P02 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện NTF6P02
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power MOSFET -10 Amps, -20 Volts
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

NTF6P02 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - ON Semiconductor

  NTF6P02 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor NTF6P02 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor NTF6P02 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor NTF6P02 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor NTF6P02 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor NTF6P02 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
NTF6P02, NVF6P02
http://onsemi.com
3
TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS
12
0
6
2
8
4
Figure 1. On−Region Characteristics
Figure 2. Transfer Characteristics
Figure 3. On−Resistance versus
Gate−to−Source Voltage
Figure 4. On−Resistance versus Drain Current
and Gate Voltage
Figure 5. On−Resistance Variation with
Temperature
Figure 6. Drain−to−Source Leakage Current
versus Voltage
−VGS, GATE−TO−SOURCE VOLTAGE (VOLTS)
TJ = 25°C
TJ = 100°C
TJ = −55°C
0
0.2
0.15
0
13
−VGS, GATE−TO−SOURCE VOLTAGE (VOLTS)
−ID, DRAIN CURRENT (AMPS)
VGS = −4.5 V
1.6
1.4
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (°C)
−50
50
25
0
−25
75
125
100
ID = −6.0 A
VGS = −4.5 V
0.8
0.6
150
100
1000
−VDS, DRAIN−TO−SOURCE VOLTAGE (VOLTS)
216
20
8
46
10,000
6
2
0
3
4
2
1
−VDS, DRAIN−TO−SOURCE VOLTAGE (VOLTS)
0
03
0.5
2
1
1.5
2.5
0.1
0.05
1.2
0.05
0.04
410
8
6
0.03
1.0
TJ = 100°C
TJ = 25°C
ID = −6.0 A
TJ = 25°C
VDS ≥ −10 V
VGS = 0 V
3
42
TJ = 150°C
10
VGS = −1.2 V
−1.4 V
TJ = 25°C
0.08
12
14
VGS = −2.5 V
−1.6 V
−1.8 V
−2.0 V
−2.2 V
−3.2 V
−4.4 V
−5.0 V
−7.0 V
−10 V
6
9
12
−2.4 V
10
5
0.02
0.06
0.07
14
10
12
18
58
67
9



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com