| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
ADA4666-2ARMZ bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ADA4666-2ARMZ bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Devices |
|
4 / 32 page ![]() ADA4666-2 Data Sheet Rev. 0 | Page 4 of 32 Parameter Symbol Test Conditions/Comments Min Typ Max Unit Channel Separation CS VIN = 17.9 V p-p, f = 10 kHz, RL = 10 kΩ 80 dB EMI Rejection Ratio of +IN x EMIRR VIN = 100 mV peak (200 mV p-p) f = 400 MHz 34 dB f = 900 MHz 42 dB f = 1800 MHz 50 dB f = 2400 MHz 60 dB NOISE PERFORMANCE Total Harmonic Distortion Plus Noise THD + N AV = 1, VIN = 5.4 V rms at 1 kHz Bandwidth = 80 kHz 0.0004 % Bandwidth = 500 kHz 0.0008 % Peak-to-Peak Noise en p-p f = 0.1 Hz to 10 Hz 3 µV p-p Voltage Noise Density en f = 1 kHz 18 nV/√Hz f = 10 kHz 14 nV/√Hz Current Noise Density in f = 1 kHz 360 fA/√Hz |