| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L151XD bảng dữ liệu(PDF) 72 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L151XD bảng dữ liệu(HTML) 72 Page - STMicroelectronics |
|
72 / 140 page ![]() Electrical characteristics STM32L151xD STM32L152xD 72/140 Doc ID 022027 Rev 6 DuCy(HSE) Duty cycle 45 - 55 % IL OSC_IN Input leakage current VSS ≤ VIN ≤ VDD -- ±1 µA 1. Guaranteed by design, not tested in production. Table 26. High-speed external user clock characteristics(1) Symbol Parameter Conditions Min Typ Max Unit |