| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L151RDT6 bảng dữ liệu(PDF) 41 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L151RDT6 bảng dữ liệu(HTML) 41 Page - STMicroelectronics |
|
41 / 140 page ![]() STM32L151xD STM32L152xD Pin descriptions Doc ID 022027 Rev 6 41/140 114 C9 81 - - PD0 I/O FT PD0 TIM9_CH1/SPI2_NSS/I2S2_WS/ FSMC_D2 115 B9 82 - - PD1 I/O FT PD1 SPI2_SCK/I2S2_CK/FSMC_D3 116 C8 83 54 A3 PD2 I/O FT PD2 TIM3_ETR/UART5_RX/LCD_SEG31/LCD_SEG43/ LCD_COM7/SDIO_CMD 117 B8 84 - - PD3 I/O FT PD3 SPI2_MISO/USART2_CTS/FSMC_CLK 118 B7 85 - - PD4 I/O FT PD4 SPI2_MOSI/I2S2_SD/USART2_RTS/FSMC_NOE 119 A6 86 - - PD5 I/O FT PD5 USART2_TX/FSMC_NWE 120 F7 - - - VSS_10 SVSS_10 121 G7 - - - VDD_10 SVDD_10 122 B6 87 - - PD6 I/O FT PD6 USART2_RX/FSMC_NWAIT 123 A5 88 - - PD7 I/O FT PD7 TIM9_CH2/USART2_CK/FSMC_NE1 124 D9 - - - PG9 I/O FT PG9 FSMC_NE2 125 D8 - - - PG10 I/O FT PG10 FSMC_NE3 126 - - - - PG11 I/O FT PG11 127 D7 - - - PG12 I/O FT PG12 FSMC_NE4 128 C7 - - - PG13 I/O FT PG13 FSMC_A24 129 C6 - - - PG14 I/O FT PG14 FSMC_A25 130 - - - - VSS_11 SVSS_11 131 - - - - VDD_11 SVDD_11 132 - - - - PG15 I/O FT PG15 133 A8 89 55 A4 PB3 I/O FT JTDO TIM2_CH2/SPI1_SCK/SPI3_SCK/ I2S3_CK/ LCD_SEG7/COMP2_INM 134 A7 90 56 B4 PB4 I/O FT NJTRST TIM3_CH1/ SPI1_MISO/SPI3_MISO/LCD_SEG8/ COMP2_INP 135 C5 91 57 A5 PB5 I/O FT PB5 TIM3_CH2 /I2C1_SMBA/SPI1_MOSI/SPI3_MOSI/ I2S3_SD/LCD_SEG9/COMP2_INP 136 B5 92 58 B5 PB6 I/O FT PB6 TIM4_CH1/I2C1_SCL/USART1_TX/COMP2_INP 137 B4 93 59 C5 PB7 I/O FT PB7 TIM4_CH2/I2C1_SDA/USART1_RX/PVD_IN/ FSMC_NADV/ COMP2_INP 138 A4 94 60 A6 BOOT0 I BOOT0 139 A3 95 61 D5 PB8 I/O FT PB8 TIM4_CH3/TIM10_CH1/I2C1_SCL/LCD_SEG16/ SDIO_D4 140 B3 96 62 B6 PB9 I/O FT PB9 TIM4_CH4/ TIM11_CH1/I2C1_SDA/LCD_COM3/ SDIO_D5 141 C3 97 - - PE0 I/O FT PE0 TIM4_ETR/TIM10_CH1/LCD_SEG36 /FSMC_NBL0 142 A2 98 - - PE1 I/O FT PE1 TIM11_CH1/LCD_SEG37/FSMC_NBL1 143 D3 99 63 A7 VSS_3 SVSS_3 144 C4 100 64 A8 VDD_3 SVDD_3 Table 9. STM32L15xxD pin definitions (continued) Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions |