công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SXM54ALF bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Pan Jit International Inc.

tên linh kiện SXM54ALF
Giải thích chi tiết về linh kiện  ULTRA LOW VF SCHOTTKY RECTIFIER
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Trang chủ  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

SXM54ALF bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Pan Jit International Inc.

  SXM54ALF Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. SXM54ALF Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. SXM54ALF Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. SXM54ALF Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. SXM54ALF Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
PAGE . 2
July 17,2013-REV.00
SXM54ALF
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA=25
oC unless otherwise noted)
PARAMETER
SYMBOL
TEST CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNIT
Breakdown voltage
VBR
I R=0.5mA
45
-
-
V
Instantaneous forward voltage
VF
I F=1A
I F=2A
I F=5A
TJ=25oC
-
-
-
0.34
0.38
0.48
-
-
0.54
V
I F=1A
I F=2A
I F=5A
TJ=125oC
-
-
-
0.26
0.33
0.5
-
-
-
V
Reverse current
I R
VR=36V
-
20
-
A
VR=45V
TJ=25oC
TJ=125oC
-
-
-
7
210
-
A
mA
0
1
2
3
4
5
6
0
25
50
75
100
125
150
T
C, Case Temperature (°C)
1
10
100
1000
10000
100000
20
40
60
80
100
Percent of Rated Peak Reverse Voltage (%)
T
J = 25°C
T
J = 75°C
T
J = 125°C
T
J = 150°C
Fig.3 Typical Reverse Characteristics
Fig.4 Typical Forward Characteristics
Fig.1 Forward Current Derating Curve
Fig.2 Typical Junction Capacitance
1
10
100
1000
110
100
V
R, Reverse Bias Voltage (V)
0.01
0.1
1
10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
V
F, Forward Voltage (V)
T
J = 150°C
T
J = 125°C
T
J = 25°C
T
J = 75°C



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com