công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PC2SD11NXP bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Sharp Corporation

tên linh kiện PC2SD11NXP
Giải thích chi tiết về linh kiện  Non-zero cross type DIP 6pin Phototriac Coupler for triggering
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHARP [Sharp Corporation]
Trang chủ  http://sharp-world.com/
Logo SHARP - Sharp Corporation

PC2SD11NXP bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Sharp Corporation

Back Button PC2SD11NXP Datasheet HTML 3Page - Sharp Corporation PC2SD11NXP Datasheet HTML 4Page - Sharp Corporation PC2SD11NXP Datasheet HTML 5Page - Sharp Corporation PC2SD11NXP Datasheet HTML 6Page - Sharp Corporation PC2SD11NXP Datasheet HTML 7Page - Sharp Corporation PC2SD11NXP Datasheet HTML 8Page - Sharp Corporation PC2SD11NXP Datasheet HTML 9Page - Sharp Corporation PC2SD11NXP Datasheet HTML 10Page - Sharp Corporation PC2SD11NXP Datasheet HTML 11Page - Sharp Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 15 page
background image
7
PC2SD11NTZ Series
Fig.9 Turn-on Time vs. Forward Current
Sheet No.: D2-A07401EN
10
−10
10
−8
10
−6
10
−9
10
−7
−40
−20
100
80
60
40
20
0
Ambient temperature Ta (°C)
VD
=400V
Remarks : Please be aware that all data in the graph are just for reference.
Fig.8 Repetitive Peak OFF-state Current vs.
Ambient Temperature
10
100
1 000
1
100
10
Forward current IF (mA)
VD=6V
RL=100Ω
Ta=25°C
Fig.7 Holding Current vs.
Ambient Temperature
0.1
1
10
−40
−20
100
80
60
40
20
0
Ambient temperature Ta (°C)
VD=6V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com