công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LP2996M bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LP2996M
Giải thích chi tiết về linh kiện  LP2996-N DDR Termination Regulator
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

LP2996M bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  LP2996M Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LP2996M Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LP2996M Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LP2996M Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LP2996M Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LP2996M Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LP2996M Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LP2996M Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LP2996M Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 26 page
background image
0
1
2
3
4
5
6
VDDQ (V)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
-100
-75
-50
-25
0
25
50
75
100
IOUT (mA)
1.245
1.250
1.255
1.260
1.265
1.270
1.275
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
AVIN (V)
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
-30
-20
-10
0
10
20
30
IREF (uA)
1.10
1.15
1.20
1.25
1.30
1.35
1.40
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
AVIN (V)
50
100
150
200
250
300
350
400
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
AVIN (V)
0
150
300
450
600
750
900
1050
LP2996-N
SNOSA40J – NOVEMBER 2002 – REVISED MARCH 2013
www.ti.com
Typical Performance Characteristics
Iq vs AVIN in SD
Iq vs AVIN
Figure 4.
Figure 5.
VIH and VIL
VREF vs IREF
Figure 6.
Figure 7.
VREF vs VDDQ
VTT vs IOUT
Figure 8.
Figure 9.
4
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2002–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LP2996-N



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com