công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD9220ARS bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD9220ARS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Complete 12-Bit 1.5/3.0/10.0 MSPS Monolithic A/D Converters
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9220ARS bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Analog Devices

  AD9220ARS Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD9220ARS Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD9220ARS Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD9220ARS Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9220ARS Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9220ARS Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9220ARS Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9220ARS Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9220ARS Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 32 page
background image
REV. E
AD9221/AD9223/AD9220
–3–
AC SPECIFICATIONS
(AVDD = 5 V, DVDD= 5 V, fSAMPLE = Max Conversion Rate, VREF = 1.0 V, VINB = 2.5 V, DC Coupled/Single-
Ended Input TMIN to TMAX, unless otherwise noted.)
Parameter
AD9221
AD9223
AD9220
Unit
MAX CONVERSION RATE
1.5
3.0
10.0
MHz min
DYNAMIC PERFORMANCE
Input Test Frequency 1 (VINA = –0.5 dBFS)
100
500
1000
kHz
Signal-to-Noise and Distortion (SINAD)
70.0
70.0
70
dB typ
69.0
68.5
68.5
dB min
Effective Number of Bits (ENOBs)
11.3
11.3
11.3
dB typ
11.2
11.1
11.1
dB min
Signal-to-Noise Ratio (SNR)
70.2
70.0
70.2
dB typ
69.0
68.5
69.0
dB min
Total Harmonic Distortion (THD)
–83.4
–83.4
–83.7
dB typ
–77.5
–76.0
–76.0
dB max
Spurious Free Dynamic Range (SFDR)
86.0
87.5
88.0
dB typ
79.0
77.5
77.5
dB max
Input Test Frequency 2 (VINA = –0.5 dBFS)
0.50
1.50
5.0
MHz
Signal-to-Noise and Distortion (SINAD)
69.9
69.4
67.0
dB typ
69.0
68.0
65.0
dB min
Effective Number of Bits (ENOBs)
11.3
11.2
10.8
dB typ
11.2
11.1
10.5
dB min
Signal-to-Noise Ratio (SNR)
70.1
69.7
68.8
dB typ
69.0
68.5
67.5
dB min
Total Harmonic Distortion (THD)
–83.4
–82.9
–72.0
dB typ
–77.5
–75.0
–68.0
dB max
Spurious Free Dynamic Range (SFDR)
86.0
85.7
75.0
dB typ
79.0
76.0
69.0
dB max
Full Power Bandwidth
25
40
60
MHz typ
Small Signal Bandwidth
25
40
60
MHz typ
Aperture Delay
111ns typ
Aperture Jitter
444ps rms typ
Acquisition to Full-Scale Step
125
43
30
ns typ
Specifications subject to change without notice.
DIGITAL SPECIFICATIONS (AVDD = 5 V, DVDD = 5 V, T
MIN to TMAX, unless otherwise noted.)
Parameter
Symbol
Unit
CLOCK INPUT
High Level Input Voltage
VIH
3.5
V min
Low Level Input Voltage
VIL
1.0
V max
High Level Input Current (VIN = DVDD)
IIH
±10
µA max
Low Level Input Current (VIN = 0 V)
IIL
±10
µA max
Input Capacitance
CIN
5
pF typ
LOGIC OUTPUTS
DVDD = 5 V
High Level Output Voltage (IOH = 50
µA)
VOH
4.5
V min
High Level Output Voltage (IOH = 0.5 mA)
VOH
2.4
V min
Low Level Output Voltage (IOL = 1.6 mA)
VOL
0.4
V max
Low Level Output Voltage (IOL = 50
µA)
VOL
0.1
V max
DVDD = 3 V
High Level Output Voltage (IOH = 50
µA)
VOH
2.95
V min
High Level Output Voltage (IOH = 0.5 mA)
VOH
2.80
V min
Low Level Output Voltage (IOL = 1.6 mA)
VOL
0.4
V max
Low Level Output Voltage (IOL = 50
µA)
VOL
0.05
V max
Output Capacitance
COUT
5
pF typ
Specifications subject to change without notice.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com