công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD5315ARMZ bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD5315ARMZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.5 V to 5.5 V, 500 muA, 2-Wire Interface Quad Voltage Output, 8-/10-/12-Bit DACs
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD5315ARMZ bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Analog Devices

Back Button AD5315ARMZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD5315ARMZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD5315ARMZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD5315ARMZ Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD5315ARMZ Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD5315ARMZ Datasheet HTML 15Page - Analog Devices AD5315ARMZ Datasheet HTML 16Page - Analog Devices AD5315ARMZ Datasheet HTML 17Page - Analog Devices AD5315ARMZ Datasheet HTML 18Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 24 page
background image
AD5305/AD5315/AD5325
Rev. G | Page 14 of 24
DEAD BAND CODES
AMPLIFIER
FOOTROOM
(1mV)
NEGATIVE
OFFSET
ERROR
ACTUAL
IDEAL
DAC CODE
NEGATIVE
OFFSET
ERROR
OUTPUT
VOLTAGE
GAIN ERROR
PLUS
OFFSET ERROR
Figure 27. Transfer Function with Negative Offset
DAC CODE
ACTUAL
IDEAL
OUTPUT
VOLTAGE
POSITIVE
OFFSET
GAIN ERROR
PLUS
OFFSET ERROR
Figure 28. Transfer Function with Positive Offset



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com