công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

08055C103M2ATA bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - AVX Corporation

tên linh kiện 08055C103M2ATA
Giải thích chi tiết về linh kiện  X7R Dielectric General Specifications
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVX [AVX Corporation]
Trang chủ  http://www.avx.com
Logo AVX - AVX Corporation

08055C103M2ATA bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - AVX Corporation

  08055C103M2ATA Datasheet HTML 1Page - AVX Corporation 08055C103M2ATA Datasheet HTML 2Page - AVX Corporation 08055C103M2ATA Datasheet HTML 3Page - AVX Corporation 08055C103M2ATA Datasheet HTML 4Page - AVX Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
20
X7R Dielectric
Capacitance Range
Letter
AC
EG
J
K
M
N
P
Q
XY
Z
Max.
0.33
0.56
0.71
0.90
0.94
1.02
1.27
1.40
1.52
1.78
2.29
2.54
2.79
Thickness
(0.013)
(0.022)
(0.028)
(0.035)
(0.037)
(0.040)
(0.050)
(0.055)
(0.060)
(0.070)
(0.090)
(0.100)
(0.110)
PAPER
EMBOSSED
PREFERRED SIZES ARE SHADED
SIZE
1210
1812
1825
2220
2225
Soldering
Reflow Only
Reflow Only
Reflow Only
Reflow Only
Reflow Only
Packaging
Paper/Embossed
All Embossed
All Embossed
All Embossed
All Embossed
(L) Length
mm
3.20 ± 0.20
4.50 ± 0.30
4.50 ± 0.30
5.70 ± 0.40
5.72 ± 0.25
(in.)
(0.126 ± 0.008)
(0.177 ± 0.012)
(0.177 ± 0.012)
(0.225 ± 0.016)
(0.225 ± 0.010)
(W) Width
mm
2.50 ± 0.20
3.20 ± 0.20
6.40 ± 0.40
5.00 ± 0.40
6.35 ± 0.25
(in.)
(0.098 ± 0.008)
(0.126 ± 0.008)
(0.252 ± 0.016)
(0.197 ± 0.016)
(0.250 ± 0.010)
(t)
Terminal
mm
0.50 ± 0.25
0.61 ± 0.36
0.61 ± 0.36
0.64 ± 0.39
0.64 ± 0.39
(in.)
(0.020 ± 0.010)
(0.024 ± 0.014)
(0.024 ± 0.014)
(0.025 ± 0.015)
(0.025 ± 0.015)
WVDC
10
16
25
50
100
200
500
50
100
200
500
50
100
25
50
100
200
50
100
Cap
100
(pF)
150
220
330
470
680
1000
1500
JJJJJJ
M
2200
JJJJJJ
M
3300
JJJJJJ
M
4700
JJJJJJ
M
6800
JJJJJJ
M
Cap
0.010
JJJJJJ
M
KKKK
M
M
X
X
X
M
P
(μF
0.015
JJJJJJ
P
K
K
K
P
M
M
X
X
X
M
P
0.022
JJJJJJ
Q
K
K
K
P
M
M
X
X
X
M
P
0.033
JJJJJJ
Q
K
K
K
X
M
M
X
X
X
M
P
0.047
JJJJJJ
K
K
K
Z
M
M
X
X
X
M
P
0.068
JJJJJ
M
K
K
K
Z
M
M
X
X
X
M
P
0.10
JJJJJ
M
K
K
K
Z
M
M
X
X
X
M
P
0.15
JJJJ
M
Z
K
K
P
M
M
X
X
X
M
P
0.22
JJJJ
P
Z
K
K
P
M
M
X
X
X
M
P
0.33
JJJJ
Q
K
M
X
M
M
X
X
X
M
P
0.47
MMMM
Q
K
P
M
M
X
X
X
M
P
0.68
M
M
P
X
X
M
Q
M
P
X
X
M
P
1.0
N
N
P
X
ZM
XM
P
X
X
M
P
1.5
N
N
ZZZ
ZZ
M
X
X
M
X
2.2
XXZZZ
ZZ
XX
M
3.3
XXZZ
Z
X
Z
4.7
XXZZ
Z
X
Z
10
Z
Z
Z*
Z
22
Z*
Z*
Z
47
100
WVDC
10
16
25
50
100
200
500
50
100
200
500
50
100
25
50
100
200
50
100
SIZE
1210
1812
1825
2220
2225
L
W
T
t
*Optional Specifications – Contact factory



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com