công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC18F1320TI/SOSQTP bảng dữ liệu(PDF) 42 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC18F1320TI/SOSQTP
Giải thích chi tiết về linh kiện  18/20/28-Pin High-Performance, Enhanced Flash Microcontrollers
PDF  308 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC18F1320TI/SOSQTP bảng dữ liệu(HTML) 42 Page - Microchip Technology

Back Button PIC18F1320TI/SOSQTP Datasheet HTML 38Page - Microchip Technology PIC18F1320TI/SOSQTP Datasheet HTML 39Page - Microchip Technology PIC18F1320TI/SOSQTP Datasheet HTML 40Page - Microchip Technology PIC18F1320TI/SOSQTP Datasheet HTML 41Page - Microchip Technology PIC18F1320TI/SOSQTP Datasheet HTML 42Page - Microchip Technology PIC18F1320TI/SOSQTP Datasheet HTML 43Page - Microchip Technology PIC18F1320TI/SOSQTP Datasheet HTML 44Page - Microchip Technology PIC18F1320TI/SOSQTP Datasheet HTML 45Page - Microchip Technology PIC18F1320TI/SOSQTP Datasheet HTML 46Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 308 page
background image
PIC18F1220/1320
DS39605F-page 40
© 2007 Microchip Technology Inc.
FIGURE 4-6:
SLOW RISE TIME (MCLR TIED TO VDD, VDD RISE > TPWRT)
FIGURE 4-7:
TIME-OUT SEQUENCE ON POR W/PLL ENABLED (MCLR TIED TO VDD)
VDD
MCLR
INTERNAL POR
PWRT TIME-OUT
OST TIME-OUT
INTERNAL RESET
0V
1V
5V
TPWRT
TOST
TPWRT
TOST
VDD
MCLR
INTERNAL POR
PWRT TIME-OUT
OST TIME-OUT
INTERNAL RESET
PLL TIME-OUT
TPLL
Note:
TOST = 1024 clock cycles.
TPLL
≈ 2 ms max. First three stages of the PWRT timer.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com