| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TC7660SEOA bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC7660SEOA bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Microchip Technology |
|
10 / 11 page ![]() 10 TC7660S SUPER CHARGE PUMP DC-TO-DC VOLTAGE CONVERTER TC7660S-14 9/16/96 © 2001 Microchip Technology Inc. DS21467A .050 (1.27) TYP. 8 ° MAX. .244 (6.20) .228 (5.79) .157 (3.99) .150 (3.81) .197 (5.00) .189 (4.80) .020 (0.51) .013 (0.33) .010 (0.25) .004 (0.10) .069 (1.75) .053 (1.35) .010 (0.25) .007 (0.18) .050 (1.27) .016 (0.40) 8-Pin Plastic SOIC PACKAGE DIMENSIONS (CONT.) 8-Pin CerDIP Dimensions: inches (mm) .400 (10.16) .370 (9.40) .300 (7.62) .230 (5.84) .065 (1.65) .045 (1.14) .055 (1.40) MAX. .020 (0.51) MIN. PIN 1 .200 (5.08) .160 (4.06) .200 (5.08) .125 (3.18) .110 (2.79) .090 (2.29) .020 (0.51) .016 (0.41) .040 (1.02) .020 (0.51) .320 (8.13) .290 (7.37) .150 (3.81) MIN. 3 ° MIN. .015 (0.38) .008 (0.20) .400 (10.16) .320 (8.13) |