công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC2618 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp

tên linh kiện 2SC2618
Giải thích chi tiết về linh kiện  Silicon NPN Epitaxial
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RENESAS [Renesas Technology Corp]
Trang chủ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SC2618 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp

  2SC2618_11 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SC2618_11 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SC2618_11 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SC2618_11 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SC2618_11 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SC2618_11 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
2SC2618
Preliminary
R07DS0273EJ0300 Rev.3.00
Page 4 of 4
Mar 28, 2011
Package Dimensions
D
e
A
AA
b
xS
A
M
EHE
A
A2
A1
S
b
A-A Section
c
Q
c
L
L1
LP
A3
Pattern of terminal position areas
I1
b2
e
e1
A
A1
A2
A3
b
c
D
E
e
HE
L
L1
LP
x
b2
e1
I1
Q
1.0
0
1.0
0.35
0.1
2.7
1.35
2.2
0.35
0.15
0.25
Min
Nom
Dimension in Millimeters
Reference
Symbol
Max
1.1
0.25
0.4
0.16
1.5
0.95
2.8
1.95
0.3
1.3
0.1
1.2
0.5
0.26
3.1
1.65
3.0
0.75
0.55
0.65
0.05
0.55
1.05
SC-59A
PLSP0003ZB-A
MPAK(T) / MPAK(T)V
0.011g
MASS[Typ.]
RENESAS Code
JEITA Package Code
Previous Code
Package Name
MPAK
Ordering Information
Orderable Part Number
Quantity
Shipping Container
2SC2618RCTL-E
2SC2618RDTL-E
2SC2618RCTL-H
2SC2618RDTL-H
3000
 178 mm Reel, 8 mm Emboss Taping
Note:
For some grades, production may be terminated. Please contact the Renesas sales office to check the state of
production before ordering the product.



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com