công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

08053ADAT7A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - AVX Corporation

tên linh kiện 08053ADAT7A
Giải thích chi tiết về linh kiện  C0G (NP0) Dielectric
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVX [AVX Corporation]
Trang chủ  http://www.avx.com
Logo AVX - AVX Corporation

08053ADAT7A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - AVX Corporation

  08053ADAT7A Datasheet HTML 1Page - AVX Corporation 08053ADAT7A Datasheet HTML 2Page - AVX Corporation 08053ADAT7A Datasheet HTML 3Page - AVX Corporation 08053ADAT7A Datasheet HTML 4Page - AVX Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
6
C0G (NP0) Dielectric
Capacitance Range
Letter
AB
CE
G
J
K
M
N
P
Q
X
Y
Z
Max.
0.33
0.22
0.56
0.71
0.90
0.94
1.02
1.27
1.40
1.52
1.78
2.29
2.54
2.79
Thickness
(0.013)
(0.009)
(0.022)
(0.028)
(0.035)
(0.037)
(0.040)
(0.050)
(0.055)
(0.060)
(0.070)
(0.090)
(0.100)
(0.110)
PAPER
EMBOSSED
SIZE
01005
0201
0402
0603
0805
1206
Soldering
Reflow Only
Reflow Only
Reflow/Wave
Reflow/Wave
Reflow/Wave
Reflow/Wave
Packaging
All Paper
All Paper
All Paper
All Paper
Paper/Embossed
Paper/Embossed
(L) Length
mm
0.40 ± 0.02
0.60 ± 0.03
1.00 ± 0.10
1.60 ± 0.15
2.01 ± 0.20
3.20 ± 0.20
(in.)
(0.016 ± 0.0008) (0.024 ± 0.001)
(0.040 ± 0.004)
(0.063 ± 0.006)
(0.079 ± 0.008)
(0.126 ± 0.008)
(W) Width
mm
0.20 ± 0.02
0.30 ± 0.03
0.50 ± 0.10
0.81 ± 0.15
1.25 ± 0.20
1.60 ± 0.20
(in.)
(0.008 ± 0.0008) (0.011 ± 0.001)
(0.020 ± 0.004)
(0.032 ± 0.006)
(0.049 ± 0.008)
(0.063 ± 0.008)
(t)
Terminal
mm
0.10 ± 0.04
0.15 ± 0.05
0.25 ± 0.15
0.35 ± 0.15
0.50 ± 0.25
0.50 ± 0.25
(in.)
(0.004 ± 0.016)
(0.006 ± 0.002)
(0.010 ± 0.006)
(0.014 ± 0.006)
(0.020 ± 0.010)
(0.020 ± 0.010)
WVDC
16
25
50
16
25
50
16
25
50
100
16
25
50
100
200
16
25
50
100
200
500
Cap
0.5
A
C
C
C
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
(pF)
1.0
B
A
C
C
C
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
1.2
B
A
C
C
C
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
1.5
B
A
A
C
C
C
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
1.8
B
A
A
C
C
C
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
2.2
B
A
A
C
C
C
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
2.7
B
A
A
C
C
C
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
3.3
B
A
A
C
C
C
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
3.9
B
A
A
C
C
C
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
4.7
B
A
A
C
C
C
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
5.6
B
A
A
C
C
C
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
6.8
B
A
A
C
C
C
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
8.2
B
A
A
C
C
C
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
10
B
A
A
CCC
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
12
B
A
A
CCC
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
15
B
A
A
CCC
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
18
B
A
A
CCC
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
22
B
A
A
CCC
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
27
A
A
CCC
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
33
A
A
CCC
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
39
A
CCC
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
47
A
CCC
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
56
A
CCC
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
68
A
CCC
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
82
A
CCC
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
100
A
C
C
C
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
120
C
C
C
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
150
C
C
C
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
180
C
C
C
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
220
C
C
C
G
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
M
270
C
C
C
G
G
G
G
J
J
J
J
M
J
J
J
J
J
M
330
C
C
C
G
G
G
G
J
J
J
J
M
J
J
J
J
J
M
390
C
C
C
G
G
G
J
J
J
J
M
J
J
J
J
J
M
470
C
C
C
G
G
G
J
J
J
J
M
J
J
J
J
J
M
560
G
G
G
J
J
J
J
M
J
J
J
J
J
M
680
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
J
P
820
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
M
1000
G
G
G
J
J
J
J
J
J
J
J
Q
1200
JJ
J
J
J
J
J
Q
1500
JJ
J
J
J
J
M
Q
1800
JJ
J
J
J
M
M
2200
JJ
N
J
J
M
P
2700
JJ
N
J
J
M
P
3300
JJ
J
J
M
P
3900
JJ
J
J
M
P
4700
JJ
J
J
M
P
5600
JJ
M
6800
MM
8200
MM
Cap
0.010
MM
(µF)
0.012
0.015
0.018
0.022
0.027
0.033
0.039
0.047
0.068
0.082
0.1
WVDC
25
50
16
25
50
16
25
50
100
16
25
50
100
200
16
25
50
100
200
500
SIZE
01005
0201
0402
0603
0805
1206
L
W
T
t
PREFERRED SIZES ARE SHADED



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com