công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

C2012 bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - TDK Electronics

tên linh kiện C2012
Giải thích chi tiết về linh kiện  MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
PDF  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TDK [TDK Electronics]
Trang chủ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

C2012 bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - TDK Electronics

Back Button C2012 Datasheet HTML 18Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 19Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 20Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 21Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 22Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 23Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 24Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 25Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 26Page - TDK Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 55 page
background image
•Allspecificationsaresubjecttochangewithoutnotice.
Page 21
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
003-02 / 20130710 / mlcc_commercial_general_en
EIA CC2220 [C5750]
JB
X5R
X7R
1E
(25V)
1H
(50V)
1E
(25V)
1C
(16V)
1A
(10V)
0J
(6.3V)
1H
(50V)
1E
(25V)
1C
(16V)
4,700,000
6,800,000
10,000,000
15,000,000
22,000,000
33,000,000
47,000,000
68,000,000
100,000,000
475
685
106
156
226
336
476
686
107
K: ± 10%
M: ± 20%
2.00 mm
2.30 mm
2.50 mm
2.80 mm
Capacitance
Range Chart
Capacitance Range Chart
Temperature Characteristics: JB(±10%), X5R (±15%), X7R (±15%)
Rated Voltage: 50V (1H), 25V (1E), 16V (1C), 10V (1A), 6.3V (0J)
Capacitance
(pF)
Code
Tolerance
Standard Thickness



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com