công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

C2012 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - TDK Electronics

tên linh kiện C2012
Giải thích chi tiết về linh kiện  MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
PDF  55 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TDK [TDK Electronics]
Trang chủ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

C2012 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - TDK Electronics

Back Button C2012 Datasheet HTML 9Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 10Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 11Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 12Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 13Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 14Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 15Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 16Page - TDK Electronics C2012 Datasheet HTML 17Page - TDK Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 55 page
background image
•Allspecificationsaresubjecttochangewithoutnotice.
Page 12
MULTILAYER CERAMIC CHIP CAPACITORS
003-02 / 20130710 / mlcc_commercial_general_en
EIA CC0603 [C1608]
0.80 mm
JB
1H
(50V)
1V
(35V)
1E
(25V)
1C
(16V)
1A
(10V)
0J
(6.3V)
0G
(4V)
103
153
223
333
473
683
104
154
224
334
474
684
105
155
225
335
475
685
106
156
226
10,000
15,000
22,000
33,000
47,000
68,000
100,000
150,000
220,000
330,000
470,000
680,000
1,000,000
1,500,000
2,200,000
3,300,000
4,700,000
6,800,000
10,000,000
15,000,000
22,000,000
K: ± 10%
M: ± 20%
X5R
1H
(50V)
1V
(35V)
1E
(25V)
1C
(16V)
1A
(10V)
0J
(6.3V)
0G
(4V)
10,000
15,000
22,000
33,000
47,000
68,000
100,000
150,000
220,000
330,000
470,000
680,000
1,000,000
1,500,000
2,200,000
3,300,000
4,700,000
6,800,000
10,000,000
15,000,000
22,000,000
103
153
223
333
473
683
104
154
224
334
474
684
105
155
225
335
475
685
106
156
226
K: ± 10%
M: ± 20%
0.80 mm
Capacitance
Range Chart
Standard Thickness
Capacitance Range Chart
Temperature Characteristics: JB(±10%)
Rated Voltage: 50V (1H), 35V (1V), 25V (1E), 16V (1C), 10V (1A), 6.3V (0J), 4V (0G)
Capacitance
(pF)
Code
Tolerance
Capacitance Range Chart
Temperature Characteristics: X5R (± 15%)
Rated Voltage: 50V (1H), 35V (1V), 25V (1E), 16V (1C), 10V (1A), 6.3V (0J), 4V (0G)
Capacitance
(pF)
Code
Tolerance
Standard Thickness



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com