công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CS3101A18-3SW bảng dữ liệu(PDF) 54 Page - Amphenol Corporation

tên linh kiện CS3101A18-3SW
Giải thích chi tiết về linh kiện  Amphenol MIL-DTL-5015 and MIL-5015
PDF  73 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMPHENOL [Amphenol Corporation]
Trang chủ  http://www.amphenol.com
Logo AMPHENOL - Amphenol Corporation

CS3101A18-3SW bảng dữ liệu(HTML) 54 Page - Amphenol Corporation

Back Button CS3101A18-3SW Datasheet HTML 50Page - Amphenol Corporation CS3101A18-3SW Datasheet HTML 51Page - Amphenol Corporation CS3101A18-3SW Datasheet HTML 52Page - Amphenol Corporation CS3101A18-3SW Datasheet HTML 53Page - Amphenol Corporation CS3101A18-3SW Datasheet HTML 54Page - Amphenol Corporation CS3101A18-3SW Datasheet HTML 55Page - Amphenol Corporation CS3101A18-3SW Datasheet HTML 56Page - Amphenol Corporation CS3101A18-3SW Datasheet HTML 57Page - Amphenol Corporation CS3101A18-3SW Datasheet HTML 58Page - Amphenol Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 54 / 73 page
background image
53
Thermocouple
contact arrangements
* Amphenol arrangement
Shell Size
and Arrg.
Similar to
MS Arrg.
Total
Contacts
Contact
Size
Pin Insert
Rotation
C W
Contact Material
12
16
28-69
28-11
22
4
18
None
G = Al.; R = Ch.; Balance = Cu.
28-70
28-11
22
4
18
None
A = Al.; B = Ch.; Balance = Cu.
28-77
28-11
22
4
18
None
J = Con.; Balance = Cu.
28-81
28-21
37
37
None
A, D, S, Z, n, s = Ir.; B, J, K, f, g, r = Con.; G, L, P, b, e, j = Al.; F, H, T, X, h, k =
Ch.; Balance = Cu.
32-51
32-8
30
6
24
90°
M = Ch.; N = Al.; Balance = Cu.
32-55
32-8
30
6
24
125°
M, N = Ch.; O, P = Al.; Balance = Cu.
36-53
36-7
47
7
40
45°
u, v, w = Al.; x, y, z = Ch.; Balance = Cu.
36-56
36-10
48
48
None
A, C, E, G, L, J, H, P, R, T, V, X Z, b, d, f, h, k, q, n, m, u, w, y = Con.;
Balance = Cu.
36-57
36-8
47
1
46
None
W = Al.; f = Ch. Balance = Cu.
36-58
36-15
35
35
None
H = Al.; G = Ch.; Balance = Cu.
36-61
36-15
35
35
None
A, C, E, J, K, L, M, N, P, R, T, V, f, X, Y, h, j, c = Con.; Balance = Cu.
36-62
36-10
48
48
None
A, C, E, = Al.; B, D, F = Ch.; Balance = Cu.
36-82
36-52*
52
52
None
v, g = Ir.; p, y, c = Con. x = Ch.; Balance = Cu.
40-58
40-56*
85
85
None
A, C, E, H, K, M, P, S, U, W, Y, a, c, f, h, j, m, p, r, t, v, x, z, AB, AD, AF, AJ, AL,
AN, AP, AS, AU, AW, AY, BA, BC, BE, BH, BK, BM, BP, BS, BU = Ir.; Balance
= Con.
40-59
40-56*
85
85
None
B = Ch.; C = Con.; Balance = Cu.
40-77
40-53*
60
60
None
55, 60 = Ir.; 57, 58, 59 = Con.; 56 = Ch.; Balance = Cu.
40-78
40-53*
60
60
None
50, 51 = Ir.; 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 37 = Con.; 25, 39, 40, 41 = Al.;
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54 = Ch.; Balance = Cu.
44-57
44-52
104
104
None
A, C, E, G, J, L, etc. = Cu.; B, D, F, H, K, M, etc. = Con.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com