công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ML4865CS-2 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện ML4865CS-2
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Voltage High Current Boost Regulator
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

ML4865CS-2 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  ML4865CS-2 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor ML4865CS-2 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor ML4865CS-2 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor ML4865CS-2 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor ML4865CS-2 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor ML4865CS-2 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor ML4865CS-2 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor ML4865CS-2 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor ML4865CS-2 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 10 page
background image
PRODUCT SPECIFICATION
ML4865
REV. 1.0.2 8/10/01
3
Note:
1. Limits are guaranteed by 100% testing, sampling, or correlation with worst-case test conditions.
Electrical Characteristics
Unless otherwise specified, VIN = Operating Voltage Range, TA = Operating Temperature Range (Note 1)
Symbol
Parameter
Conditions
Min.
Typ.
Max.
Units
Supply
IIN
VIN Current
SHDN = 0 or VIN
10
25
µA
VOUT Quiescent Current
VOUT = VOUT(MAX) + 5%
20
30
µA
VL Quiescent Current
0V < VL2 < VOUT
-1
1
µA
PFM Regulator
IL(PEAK)
IL Peak Current
VIN = 5V
0.8
1.2
1.6
A
VOUT
Output Voltage
See Figure 1
VIN = 5V, SENSE = Open, IOUT = 0
11.72
12.1
12.48
V
Load Regulation
See Figure 1
VIN = 2.4V, IOUT = 40mA
VIN = 5V, IOUT = 160mA
11.52
11.52
12.0
12.0
V
V
Feedback
Threshold Voltage
2.38
2.42
2.48
V
Input Bias Current
-150
150
nA
Shutdown
Threshold Voltage
VSHDN = HIGH to LOW
0.4
0.8
1.6
V
Input Bias Current
-150
150
nA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com