công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ACPM-7353 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

tên linh kiện ACPM-7353
Giải thích chi tiết về linh kiện  CDMA Dual Band 4x5 Power Amplifier Module (Cellular/PCS)
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AVAGO [AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED]
Trang chủ  http://www.avagotech.com
Logo AVAGO - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

ACPM-7353 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED

  ACPM-7353 Datasheet HTML 1Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ACPM-7353 Datasheet HTML 2Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ACPM-7353 Datasheet HTML 3Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ACPM-7353 Datasheet HTML 4Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ACPM-7353 Datasheet HTML 5Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ACPM-7353 Datasheet HTML 6Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ACPM-7353 Datasheet HTML 7Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ACPM-7353 Datasheet HTML 8Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED ACPM-7353 Datasheet HTML 9Page - AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 17 page
background image
2
Functional Block Diagram
Absolute Maximum Ratings
No damage assuming only one parameter is set at limit at a time with all other parameters set at or below typical value
Operation of any single parameter outside these conditions with the remaining parameters set at or below typical values
may result in permanent damage.
Description
Min
Typ
Max
Unit
Associated Pins
RF Input Power (high power mode)
Output power (bypass mode, Cell & PCS)
Output power in mid power mode (Cell)
Output power in mid power mode (PCS)
0
10
11
16
18
dBm
RFIn_Cell, RFIn_PCS
RFOut_Cell, RFOut_PCS
RFOut_Cell
RFOut_PCS
DC Supply Voltage
0
3.4
5.0
V
Vcc1, Vcc2
Enable Voltage
0
2.6
3.3
V
Ven
Mode Control Voltage
0
2.6
3.3
V
Vmode
Bypass Control
0
2.6
3.3
V
Vbp
Storage Temperature
-55
25
+125
°C
Recommended Operating Condition
Description
Min
Typ
Max
Unit
DC Supply Voltage
3.2
3.4
4.2
V
Enable Voltage (Ven)
LOW
HIGH
0
1.35
0
2.6
0.5
2.9
V
V
Mode Control Voltage (Vmode)
LOW
HIGH
0
1.35
0
2.6
0.5
2.9
V
V
Bypass Control Voltage (Vbp)
LOW
HIGH
0
1.35
0
2.6
0.5
2.9
V
V
Operating Frequency
Cellular
PCS
824
1850
849
1910
MHz
MHz
Ambient Temperature
-30
25
85
°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com