| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM1815TWX7F bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM1815TWX7F bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 25 page ![]() Description STM1810/1811/1812/1813/1815/1816/1817/1818 6/25 Doc ID11464 Rev 8 Figure 2. SOT23-3 connections 2. RST for STM1812 and STM1817. Figure 3. Hardware hookup 1. RST for STM1812 and STM1817 (see Table 1). 2. Only valid for STM1813 and STM1818. Table 2. Signal names Symbol Description VSS Ground RST Active-low reset output RST(1) 1. For STM1812, STM1817. Active-high reset output VCC Supply voltage and input for reset threshold monitor |