công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC68HC908GR4MP bảng dữ liệu(PDF) 322 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MC68HC908GR4MP
Giải thích chi tiết về linh kiện  M68HC08 Microcontrollers
PDF  408 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC68HC908GR4MP bảng dữ liệu(HTML) 322 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MC68HC908GR4MP Datasheet HTML 318Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC908GR4MP Datasheet HTML 319Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC908GR4MP Datasheet HTML 320Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC908GR4MP Datasheet HTML 321Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC908GR4MP Datasheet HTML 322Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC908GR4MP Datasheet HTML 323Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC908GR4MP Datasheet HTML 324Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC908GR4MP Datasheet HTML 325Page - Freescale Semiconductor, Inc MC68HC908GR4MP Datasheet HTML 326Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 322 / 408 page
background image
Serial Peripheral Interface (SPI)
Technical Data
MC68HC908GR8 — Rev 4.0
322
Serial Peripheral Interface (SPI)
MOTOROLA
20.14 I/O Registers
Three registers control and monitor SPI operation:
•
SPI control register (SPCR)
•
SPI status and control register (SPSCR)
•
SPI data register (SPDR)
20.14.1 SPI Control Register
The SPI control register:
•
Enables SPI module interrupt requests
•
Configures the SPI module as master or slave
•
Selects serial clock polarity and phase
•
Configures the SPSCK, MOSI, and MISO pins as open-drain
outputs
•
Enables the SPI module
Address: $0010
Bit 7
654321
Bit 0
Read:
SPRIE
DMAS
SPMSTR
CPOL
CPHA
SPWOM
SPE
SPTIE
Write:
Reset:
00101000
= Unimplemented
Figure 20-13. SPI Control Register (SPCR)
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com