| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
MPC8349VVALDB bảng dữ liệu(PDF) 59 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8349VVALDB bảng dữ liệu(HTML) 59 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
59 / 87 page ![]() MPC8349EA PowerQUICC II Pro Integrated Host Processor Hardware Specifications, Rev. 13 Freescale Semiconductor 59 Package and Pin Listings GPIO1[2]/DMA_DDONE0/ GTM1_TOUT1 B25 I/O OVDD — GPIO1[3]/DMA_DREQ1/GTM1_TIN2/ GTM2_TIN1 D24 I/O OVDD — GPIO1[4]/DMA_DACK1/ GTM1_TGATE2/GTM2_TGATE1 A25 I/O OVDD — GPIO1[5]/DMA_DDONE1/ GTM1_TOUT2/GTM2_TOUT1 B24 I/O OVDD — GPIO1[6]/DMA_DREQ2/GTM1_TIN3/ GTM2_TIN4 A24 I/O OVDD — GPIO1[7]/DMA_DACK2/ GTM1_TGATE3/GTM2_TGATE4 D23 I/O OVDD — GPIO1[8]/DMA_DDONE2/ GTM1_TOUT3 B23 I/O OVDD — GPIO1[9]/DMA_DREQ3/GTM1_TIN4/ GTM2_TIN3 A23 I/O OVDD — GPIO1[10]/DMA_DACK3/ GTM1_TGATE4/GTM2_TGATE3 F22 I/O OVDD — GPIO1[11]/DMA_DDONE3/ GTM1_TOUT4/GTM2_TOUT3 E22 I/O OVDD — USB Port 1 MPH1_D0_ENABLEN/ DR_D0_ENABLEN A26 I/O OVDD — MPH1_D1_SER_TXD/ DR_D1_SER_TXD B26 I/O OVDD — MPH1_D2_VMO_SE0/ DR_D2_VMO_SE0 D25 I/O OVDD — MPH1_D3_SPEED/DR_D3_SPEED A27 I/O OVDD — MPH1_D4_DP/DR_D4_DP B27 I/O OVDD — MPH1_D5_DM/DR_D5_DM C27 I/O OVDD — MPH1_D6_SER_RCV/ DR_D6_SER_RCV D26 I/O OVDD — MPH1_D7_DRVVBUS/ DR_D7_DRVVBUS E26 I/O OVDD — MPH1_NXT/DR_SESS_VLD_NXT D27 I OVDD — MPH1_DIR_DPPULLUP/ DR_XCVR_SEL_DPPULLUP A28 I/O OVDD — MPH1_STP_SUSPEND/ DR_STP_SUSPEND F26 O OVDD — Table 55. MPC8349EA (TBGA) Pinout Listing (continued) Signal Package Pin Number Pin Type Power Supply Notes |