công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STPS3L60Q bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STPS3L60Q
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Schottky rectifier
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS3L60Q bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STPS3L60Q Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS3L60Q Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS3L60Q Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS3L60Q Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS3L60Q Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS3L60Q Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPS3L60Q Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STPS3L60Q Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STPS3L60Q Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
STPS3L60
Package information
Doc ID 7505 Rev 6
9/11
Figure 24.
SMBflat footprint dimensions(a)
Table 6.
SMBflat dimensions
Ref.
Dimensions
Millimeters
Inches
Min. Typ. Max.
Min.
Typ.
Max.
A
0.90
1.10
0.035
0.043
b
1.95
2.20
0.077
0.087
c
0.15
0.40
0.006
0.016
D
3.30
3.95
0.130
0.156
E
5.10
5.60
0.200
0.220
E1
4.05
4.60
0.189
0.181
L
0.75
1.50
0.029
0.059
L1
0.40
0.016
L2
0.60
0.024
a.
SMB footprint may also be used.
D
A
L 2x
L
L2 2x
L1 2x
E E1
b
c
1.20
(0.047)
1.20
(0.047)
3.44
(0.136)
5.84
(0.230)
2.07
(0.082)
millimeters
(inches)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11