công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B66396 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - EPCOS

tên linh kiện B66396
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ferrites and accessories
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EPCOS [EPCOS]
Trang chủ  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B66396 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - EPCOS

  B66396 Datasheet HTML 1Page - EPCOS B66396 Datasheet HTML 2Page - EPCOS B66396 Datasheet HTML 3Page - EPCOS B66396 Datasheet HTML 4Page - EPCOS B66396 Datasheet HTML 5Page - EPCOS B66396 Datasheet HTML 6Page - EPCOS B66396 Datasheet HTML 7Page - EPCOS B66396 Datasheet HTML 8Page - EPCOS B66396 Datasheet HTML 9Page - EPCOS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
3
06/13
Please read Cautions and warnings and
Important notes at the end of this document.
Calculation factors (for formulas, see “E cores: general information” )
Validity range:
K1, K2: 0.10 mm < s < 3.50 mm
K3, K4: 140 nH < AL < 1390 nH
Material
Relationship between
air gap – AL value
Calculation of saturation current
K1 (25 °C)
K2 (25 °C)
K3 (25 °C)
K4 (25 °C)
K3 (100 °C)
K4 (100 °C)
N27
393
–0.779
658
–0.847
615
–0.865
N87
393
–0.779
630
–0.796
603
–0.873
B66395
Core
ETD 54/28/19



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com