công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRLL2705TRPBF bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRLL2705TRPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  DYNAMIC DV/DT RATING
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRLL2705TRPBF bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRLL2705TRPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRLL2705TRPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRLL2705TRPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRLL2705TRPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRLL2705TRPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRLL2705TRPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRLL2705TRPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRLL2705TRPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRLL2705TRPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
IRLL2705PbF
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1
10
100
DS
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
A
V
= 0V,
f = 1MHz
C
= C
+ C
, C
SHORTED
C
= C
C
= C
+ C
GS
iss
gs
gd
ds
rss
gd
oss
ds
gd
Ciss
Coss
Crss
0
4
8
12
16
20
0
10
2030
4050
Q , Total Gate Charge (nC)
G
A
FOR TEST CIRCUIT
SEE FIGURE 9
I
= 3.8A
V
= 44V
V
= 28V
D
DS
DS
1
10
100
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
T = 25°C
T = 150°C
J
J
V
= 0V
GS
V
, Source-to-Drain Voltage (V)
SD
A
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
OPERATION IN THIS AREA LIMITED
BY RDS(on)
T
= 25°C
T
= 150°C
Single Pulse
100µs
1ms
10ms
A
A
J
10µs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com