công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CWA2425 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Crydom Inc.,

tên linh kiện CWA2425
Giải thích chi tiết về linh kiện  panel mount
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CRYDOM [Crydom Inc.,]
Trang chủ  http://www.crydom.com/en/index.shtml
Logo CRYDOM - Crydom Inc.,

CWA2425 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Crydom Inc.,

  CWA2425 Datasheet HTML 1Page - Crydom Inc., CWA2425 Datasheet HTML 2Page - Crydom Inc., CWA2425 Datasheet HTML 3Page - Crydom Inc., CWA2425 Datasheet HTML 4Page - Crydom Inc., CWA2425 Datasheet HTML 5Page - Crydom Inc., CWA2425 Datasheet HTML 6Page - Crydom Inc.,  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
INPUT SPECIFICATIONS (1)
Description
CWD
CWA
CWAxxxxE
CWU
Control Voltage Range
3-32 VDC
90-280 Vrms
18-36 Vrms
20-48 VDC/ 20-280 Vrms
Minimum Turn-On Voltage
3 VDC
90 Vrms
18 Vrms
19 VDC/ Vrms
Minimum Turn-Off Voltage
1.0 VDC
10 Vrms
2 Vrms
5 VDC/ Vrms
Typical Input Current
10 mA @ 12 VDC
6 mA @ 120 Vrms
24 mA @ 24 Vrms
11 mA @ 48VDC, 19 mA @
280Vrms
Nominal Input Impedance
See note 5
14.2 K Ohms (6)
1.0 K Ohms
See note 5
Maximum Turn-On Time [msec] (4)(7)
1/2 Cycle
50
50
17
Maximum Turn-Off Time [msec]
1/2 Cycle
50
50
30
GENERAL SPECIFICATIONS
Description
Parameters
Dielectric Strength, Input/Output/Base (50/60Hz)
4000 Vrms
Minimum Insulation Resistance (@ 500 VDC)
109 Ohm
Maximum Capacitance, Input/Output
8 pF
Ambient Operating Temperature Range
-40 to 80 °C
Ambient Storage Temperature Range
-40 to 125 °C
Weight (typical)
3.0 oz (86.5 g)
Encapsulation
None
Terminals
Screw Type, Finger Proof Output: 8-32, Combo Drive Input: 6-32, Combo Drive
Max. Torque
Output: 20 in lb (2.2Nm) Input: 10 in lb (1.1Nm)
Max. Wire Size
Output:2 x AWG 8 (3.8mm) Input: 2 x AWG 12 (2.5mm)
GENERAL NOTES
1) All parameters at 25°C unless otherwise specified.
2) Off-State dv/dt test method per EIA/NARM standard RS-443, paragraph 13.11.1
3) Heat sinking required, for derating curves see page 2.
4) Turn-on time for random turn-on version is 0.02 msec.
5) Input circuit incorporates active current limiter
6) 21.5K ohms for random turn-on version (-10 suffix)
7) For CW U random version is 7 msec.
8) CW U versions are approved by UL only..
.



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com