công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

653109124022 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

tên linh kiện 653109124022
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.25 SMT MALE VERTICAL SHROUDED HEADER
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
Trang chủ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

653109124022 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  653109124022 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 653109124022 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
1
2
3
4
5
A
B
C
D
SIZE
A4
REV
DATE
FILE
BY
A
23-JUN-08
PDF
CH
B
C
D
E
F
G
APPROVAL: RJ
UNIT: MM
DESCRIPTION: 1.25 SMT MALE VERTICAL SHROUDED HEADER
SCALE:
SHEET: 1/2
WERI PART NO: 6531 xx 124022
DRAW: CEL KING
PROJECTION:
GENERAL TOLERANCE
.X = +/- 0.2
.XX = +/- 0.15
RoHS Compliant
TECHNICAL CHARACTERISTICS
MATERIAL
INSULATOR: NYLON 46
COLOR: BEIGE
CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY
CONTACT TYPE: STAMPED
CONTACT PLATING: TIN
QUALITY CLASS: 25 MATING CYCLES
PITCH: 1.25MM
ENVIRONMENTAL
OPERATING TEMPERATURE: -25 UP TO 85°C
FLAMABILITY RATING: UL94-V0
COMPLIANCE: LEAD FREE AND ROHS
ELECTRICAL
CURRENT RATING: 1A
WORKING VOLTAGE: 125V AC
INSULATOR RESISTANCE: >100 MOHM
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 250V AC/MN
CONTACT RESISTANCE: 20 mOHM MAX
SOLDERING
REFLOW PROCESS
PACKAGING
TAPE AND REEL
DIMENSION
A = 1.25 x (NB PIN - 1)
B = 1.25 x (NB PIN + 1) + 3.5
C = 1.25 x (NB PIN + 1) + 0.5
PCB LAYOUT - COMPONENT VIEW


Số phần tương tự - 653109124022

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
653109124022 WURTH-653109124022 Datasheet
819Kb / 3P
1.25 MM SMT MALE VERTICAL SHROUDED HEADER
More results

Mô tả tương tự - 653109124022

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Adam Technologies, Inc.
HSH-A-XX-SG-SMT-NP-BL ADAM-TECH-HSH-A-XX-SG-SMT-NP-BL Datasheet
86Kb / 1P
SHROUDED HEADER VERTICAL SMT TYPE
HSH-XX-G-SMT ADAM-TECH-HSH-XX-G-SMT Datasheet
83Kb / 1P
SHROUDED HEADER VERTICAL SMT TYPE
HSH-XX-WSG-SMT-NP-PP-TR ADAM-TECH-HSH-XX-WSG-SMT-NP-PP-TR Datasheet
88Kb / 1P
SHROUDED HEADER VERTICAL SMT TYPE
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
6201XX131822 WURTH-6201XX131822 Datasheet
1Mb / 1P
2.00 MM SMT MALE HORIZONTAL SHROUDED HEADER
6203XX124022 WURTH-6203XX124022 Datasheet
715Kb / 1P
2.00 MM SMT MALE VERTICAL SHROUDED HEADER
6481XX131822 WURTH-6481XX131822 Datasheet
708Kb / 2P
1.50 SMT MALE HORIZONTAL SHROUDED HEADER
6531XX124022 WURTH-6531XX124022 Datasheet
819Kb / 3P
1.25 MM SMT MALE VERTICAL SHROUDED HEADER
6531XX131822 WURTH-6531XX131822 Datasheet
829Kb / 3P
1.25 SMT MALE HORIZONTAL SHROUDED HEADER
620303124022 WURTH-620303124022 Datasheet
426Kb / 6P
WR-WTB SMT Male Vertical Shrouded Header
002.000
6793XX124022 WURTH-6793XX124022 Datasheet
890Kb / 3P
1.50 MM SMT MALE VERTICAL SHROUDED HEADER
I 28-FEB-17
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com