công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC652BGVUA bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Microchip Technology

tên linh kiện TC652BGVUA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Integrated Temperature Sensor & Brushless DC Fan Controller
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

TC652BGVUA bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Microchip Technology

Back Button TC652BGVUA Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology TC652BGVUA Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology TC652BGVUA Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology TC652BGVUA Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology TC652BGVUA Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology TC652BGVUA Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology TC652BGVUA Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology TC652BGVUA Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology TC652BGVUA Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
© 2002 Microchip Technology Inc.
DS21453B-page 9
TC652/TC653
6.0
PACKAGING INFORMATION
6.1
Package Marking Information
Package marking data not available at this time.
6.2
Taping Form
6.3
Package Dimensions
Component Taping Orientation for 8-Pin MSOP Devices
Package
Carrier Width (W)
Pitch (P)
Part Per Full Reel
Reel Size
8-Pin MSOP
12 mm
8 mm
2500
13 in
Carrier Tape, Number of Components Per Reel and Reel Size
PIN 1
User Direction of Feed
Standard Reel Component Orientation
for TR Suffix Device
W
P
8-Pin MSOP
.122 (3.10)
.114 (2.90)
.122 (3.10)
.114 (2.90)
.043 (1.10)
MAX.
.006 (0.15)
.002 (0.05)
.016 (0.40)
.010 (0.25)
.197 (5.00)
.189 (4.80)
.008 (0.20)
.005 (0.13)
.028 (0.70)
.016 (0.40)
6
° MAX.
.026 (0.65) TYP.
PIN 1
Dimensions: inches (mm)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com