công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DTC124EM bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Rohm

tên linh kiện DTC124EM
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN 100mA 50V Digital Transistors (Bias Resistor Built-in Transistors
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

DTC124EM bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Rohm

Back Button DTC124EM Datasheet HTML 3Page - Rohm DTC124EM Datasheet HTML 4Page - Rohm DTC124EM Datasheet HTML 5Page - Rohm DTC124EM Datasheet HTML 6Page - Rohm DTC124EM Datasheet HTML 7Page - Rohm DTC124EM Datasheet HTML 8Page - Rohm DTC124EM Datasheet HTML 9Page - Rohm DTC124EM Datasheet HTML 10Page - Rohm DTC124EM Datasheet HTML 11Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
www.rohm.com
© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Data Sheet
DTC124E series
lDimensions
(Unit : mm)
Dimension in mm/inches
UMT3
Patterm of terminal position areas
x
S A
A
D
b
c
Q
A3
b2
S
e
e
MIN
MAX
MIN
MAX
A
0.80
1.00
0.031
0.039
A1
0.00
0.10
0
0.004
A3
b
0.15
0.30
0.006
0.012
c
0.10
0.20
0.004
0.008
D
1.90
2.10
0.075
0.083
E
1.15
1.35
0.045
0.053
e
HE
2.00
2.20
0.079
0.087
L1
0.20
0.50
0.008
0.02
Lp
0.25
0.55
0.01
0.022
Q
0.10
0.30
0.004
0.012
x
-
0.10
-
0.004
MIN
MAX
MIN
MAX
e1
b2
-
0.50
-
0.02
l1
-
0.65
-
0.026
0.25
0.01
DIM
MILIMETERS
INCHES
1.55
0.06
DIM
MILIMETERS
INCHES
0.65
0.03
9/10
2012.04 - Rev.A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com