công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

L78M05AC bảng dữ liệu(PDF) 28 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện L78M05AC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision 500 mA regulators
PDF  31 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L78M05AC bảng dữ liệu(HTML) 28 Page - STMicroelectronics

Back Button L78M05AC Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics L78M05AC Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics L78M05AC Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics L78M05AC Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics L78M05AC Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics L78M05AC Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics L78M05AC Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics L78M05AC Datasheet HTML 30Page - STMicroelectronics L78M05AC Datasheet HTML 31Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 28 / 31 page
background image
Package mechanical data
L78MxxAB, L78MxxAC
28/31
Doc ID 2147 Rev 13
Dim.
mm.
inch.
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
330
12.992
C12.8
13.0
13.2
0.504
0.512
0.519
D
20.2
0.795
N60
2.362
T22.4
0.882
Ao
6.806.90
7.00
0.268
0.272
0.2.76
Bo
10.40
10.50
10.60
0.409
0.413
0.417
Ko
2.55
2.65
2.75
0.100
0.104
0.105
Po
3.9
4.0
4.1
0.153
0.157
0.161
P7.98.0
8.1
0.311
0.315
0.319
Tape & reel DPAK-PPAK mechanical data



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com