| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
AD976AAR bảng dữ liệu(PDF) 16 Page - Analog Devices |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AD976AAR bảng dữ liệu(HTML) 16 Page - Analog Devices |
|
16 / 16 page ![]() –16– AD976/AD976A REV. C 28-Lead 300 mil Plastic DIP (N-28B) 28 1 14 15 PIN 1 1.425 (36.195) 1.385 (35.179) 0.280 (7.11) 0.240 (6.10) 0.015 (0.381) MIN 0.210 (5.33) MAX 0.150 (3.81) 0.115 (2.92) SEATING PLANE 0.022 (0.558) 0.014 (0.356) 0.070 (1.77) 0.045 (1.15) 0.100 (2.54) BSC 0.325 (8.25) 0.300 (7.62) 0.014 (0.356) 0.008 (0.204) 0.195 (4.95) 0.115 (2.93) 28-Lead SOIC (R-28) SEATING PLANE 0.0118 (0.30) 0.0040 (0.10) 0.0192 (0.49) 0.0138 (0.35) 0.1043 (2.65) 0.0926 (2.35) 0.0500 (1.27) BSC 0.0125 (0.32) 0.0091 (0.23) 0.0500 (1.27) 0.0157 (0.40) 8 ° 0 ° 0.0291 (0.74) 0.0098 (0.25) x 45 ° 0.7125 (18.10) 0.6969 (17.70) PIN 1 28 15 14 1 28-Lead SSOP (RS-28) 28 15 14 1 0.407 (10.34) 0.397 (10.08) PIN 1 SEATING PLANE 0.008 (0.203) 0.002 (0.050) 0.07 (1.79) 0.066 (1.67) 0.0256 (0.65) BSC 0.078 (1.98) 0.068 (1.73) 0.015 (0.38) 0.010 (0.25) 0.009 (0.229) 0.005 (0.127) 0.03 (0.762) 0.022 (0.558) 8 ° 0 ° OUTLINE DIMENSIONS Dimensions shown in inches and (mm). |