công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

XS3F-M8PVC4A2M bảng dữ liệu(PDF) 24 Page - Omron Electronics LLC

tên linh kiện XS3F-M8PVC4A2M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Sensor connectors, reflectors, mounting brackets, accessories
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  OMRON [Omron Electronics LLC]
Trang chủ  http://www.omron.com/index3.html
Logo OMRON - Omron Electronics LLC

XS3F-M8PVC4A2M bảng dữ liệu(HTML) 24 Page - Omron Electronics LLC

Back Button XS3F-M8PVC4A2M Datasheet HTML 20Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4A2M Datasheet HTML 21Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4A2M Datasheet HTML 22Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4A2M Datasheet HTML 23Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4A2M Datasheet HTML 24Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4A2M Datasheet HTML 25Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4A2M Datasheet HTML 26Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4A2M Datasheet HTML 27Page - Omron Electronics LLC XS3F-M8PVC4A2M Datasheet HTML 28Page - Omron Electronics LLC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 38 page
background image
24
Mounting accessories for standard photoelectric, inductive and capacitive sensors
E39, Y92E
Mounting brackets and covers
For cylindrical shapes
Shape
Product
group
Type
Housing material
Features
Applicable sensors
Order code
Mounting
brackets
general purpose -
screw fix
plastic
- cost efficient mounting
bracket
- for M8, M12, M18, M30
- surface mounting
-E3F2
-E2A
Y92E-B8
Y92E-B12
Y92E-B18
Y92E-B30
general purpose -
snap fix
stainless steel
- for dia 20 mm
-E3FZ (snap mount)
E39-EL8
general purpose -
screw fix
-for M18
-E3FZ (mounting with
M18 nuts)
-E3F2
E39-EL12
plastic
- for dia 34 mm
-E2K-C
Y92E-A34
quick access -
snap fix
- snap fix for quick
sensor access
- for M8, M12, M18, M30
- surface mounting
-E3F2
(metal housing)
-E2A
(metal housing)
Y92E-BC8
Y92E-BC12
Y92E-BC18
Y92E-BC30
quick access -
clamp fix
stainless steel
- clamp fix for quick
sensor access with
exact repositioning
- for M8, M12, M18, M30
- through mounting
Y92E-G8
Y92E-G12
Y92E-G18
Y92E-G30



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com