công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

VLF302515MT-R47N bảng dữ liệu(PDF) 23 Page - TDK Electronics

tên linh kiện VLF302515MT-R47N
Giải thích chi tiết về linh kiện  Inductors for Power Circuits Wound Ferrite
PDF  53 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TDK [TDK Electronics]
Trang chủ  http://www.tdk.com
Logo TDK - TDK Electronics

VLF302515MT-R47N bảng dữ liệu(HTML) 23 Page - TDK Electronics

Back Button VLF302515MT-R47N Datasheet HTML 19Page - TDK Electronics VLF302515MT-R47N Datasheet HTML 20Page - TDK Electronics VLF302515MT-R47N Datasheet HTML 21Page - TDK Electronics VLF302515MT-R47N Datasheet HTML 22Page - TDK Electronics VLF302515MT-R47N Datasheet HTML 23Page - TDK Electronics VLF302515MT-R47N Datasheet HTML 24Page - TDK Electronics VLF302515MT-R47N Datasheet HTML 25Page - TDK Electronics VLF302515MT-R47N Datasheet HTML 26Page - TDK Electronics VLF302515MT-R47N Datasheet HTML 27Page - TDK Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 23 / 53 page
background image
(23/53)
INDUC
T
O
RS
001-01 / 20130717 / inductor_commercial_power_vlf_en.fm
• All specifications are subject to change without notice.
VLF-M series 
VLF302512MT Type
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
L FREQUENCY CHARACTERISTICS GRAPH
○ Measurement equipment
* Equivalent measurement equipment may be used.
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
Frequency(MHz)
100M
6R8M
4R7M
3R3M
2R2M
1R5N
1R0N
220M
150M
Product No.
Manufacturer
4294A
Agilent Technologies



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com