công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PE39802-96 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

tên linh kiện PE39802-96
Giải thích chi tiết về linh kiện  7/16 DIN Male to 7/16 DIN Male Low PIM Cable 240 Inch Length Using 1/2 inch Flexible Coax, RoHS
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PASTERNACK [Pasternack Enterprises, Inc.]
Trang chủ  http://www.pasternack.com/
Logo PASTERNACK - Pasternack Enterprises, Inc.

PE39802-96 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Pasternack Enterprises, Inc.

  PE39802-96 Datasheet HTML 1Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE39802-96 Datasheet HTML 2Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE39802-96 Datasheet HTML 3Page - Pasternack Enterprises, Inc. PE39802-96 Datasheet HTML 4Page - Pasternack Enterprises, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
TECHNICAL DATA SHEET
TECHNICAL DATA SHEET
3
CouplingNutMaterialandPlating
Brass,Tri-Metal
HexSize,mm
32
Torque,ft-lbs[Nm]
18.417[24.97]
BodyMaterialandPlating
Brass,Silver
DielectricType
PTFE
Compliance Certifications (visit www.Pasternack.com for current document)
RoHS Compliant
Yes
Plotted and Other Data
Notes:
Valuesat25°C,sealevel
7/16DINMaleto7/16DINMaleLowPIMCable240InchLengthUsing1/2inchFlexibleCoax,RoHSfromPasternack
EnterpriseshassamedayshipmentfordomesticandInternationalorders.OurRF,microwaveandfiberopticproducts
maintain a 99% availability and are part of the broadest selection in the industry.
Clickthefollowinglink(orenterpartnumberin“SEARCH”onwebsite)toobtainadditionalpartinformationincludingprice,
inventoryandcertifications: 7/16DINMaleto7/16DINMaleLowPIMCable240InchLengthUsing1/2inchFlexibleCoax,
RoHSPE39802-240
URL:http://www.pasternack.com/7-16-MALE-7-16-MALE-1-2-Flexible-Cable-PE39802-240-p.aspx
PE39802-240REVA
PE39802-240
7/16DINMaleto7/16DINMaleLowPIMCable240Inch
LengthUsing1/2inchFlexibleCoax,RoHS



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com