công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

S101032MS02MBE bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - C&K Components

tên linh kiện S101032MS02MBE
Giải thích chi tiết về linh kiện  S Series Slide Switches
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CK-COMPONENTS [C&K Components]
Trang chủ  http://www.ck-components.com
Logo CK-COMPONENTS - C&K Components

S101032MS02MBE bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - C&K Components

  S101032MS02MBE Datasheet HTML 1Page - C&K Components S101032MS02MBE Datasheet HTML 2Page - C&K Components S101032MS02MBE Datasheet HTML 3Page - C&K Components S101032MS02MBE Datasheet HTML 4Page - C&K Components S101032MS02MBE Datasheet HTML 5Page - C&K Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
I
I–31
Dimensions are shown: Inches (mm)
Specifications and dimensions subject to change
www.ck-components.com
S Series
Slide Switches
MOUNTING STYLE
PANEL MOUNTING
.118 ± .015
(3,00 ± 0,38)
.368 ± .015
(9,35 ± 0,38)
.113 ± .015
(2,87 ± 0,38)
.140
(3,56)
.503 ± .015
(12,78 ± 0,38)
PC MOUNTING
08 terminations
with MS mounting style.
02 & 04 terminations
TS PANEL WITH MOUNTING EARS
08 PC THRU-HOLE
WC WIRE LEAD
07 QUICK CONNECT
04 PC THRU-HOLE
03 SOLDER LUG WITH HOLE
02 PC THRU-HOLE
TERMINATIONS
AVAILABLE WITH:
Models: S201, S202, and S602
Terminations: All
Actuators: 03, 04 and 12.
Recommended with ‘MS’
mounting style only.
MS mounting style only.
NOTE: All terminals on S1XX, S2XX and S6XX models are .020 (0,51) thick;
all terminals on S7XX and S8XX models are .031 (0,79) thick.
Recommended with double pole
models only.
18 AWG wire for S1XX and S2XX models.
16 AWG wire for all other models. Black
wire standard, other colors and lengths
available, consult Customer Service Center.
UL style 1015.
S202031TS03Q
DPDT



Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com