| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
182T2 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Comset Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
182T2 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Comset Semiconductor |
|
1 / 3 page ![]() BDY23 – 180T2 BDY24 – 181T2 BDY25 – 182T2 31/10/2012 COMSET SEMICONDUCTORS 1 | 3 N NP PN N S SIIL LIIC CO ON N T TR RA AN NS SIIS ST TO OR RS S,, D DIIF FF FU US SE ED D M ME ES SA A They are NPN transistors mounted in Jedec TO-3. LF Large Signal Power Amplification. High Current Fast Switching. Compliance to RoHS. ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS Symbol Ratings Value Unit VCEO Collector-Emitter Voltage BDY23, 180T2 60 V BDY24, 181T2 90 BDY25, 182T2 140 VCBO Collector-Base Voltage BDY23, 180T2 60 V BDY24, 181T2 100 BDY25, 182T2 200 VEBO Emitter-Base Voltage BDY23, 180T2 BDY24, 181T2 BDY25, 182T2 10 V IC Collector Current BDY23, 180T2 BDY24, 181T2 BDY25, 182T2 6 A IB Base Current BDY23, 180T2 BDY24, 181T2 BDY25, 181T2 3 A PTOT Power Dissipation @ TC = 25° 87.5 Watts TJ Junction Temperature -65 to +200 °C TS Storage Temperature THERMAL CHARACTERISTICS Symbol Ratings Value Unit RthJ-C Thermal Resistance, Junction to Case 2 °C/W |
Số phần tương tự - 182T2 |
|
Mô tả tương tự - 182T2 |