công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

RXB1CTRL bảng dữ liệu(PDF) 77 Page - Microchip Technology

tên linh kiện RXB1CTRL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Stand-Alone CAN Controller with SPI Interface
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

RXB1CTRL bảng dữ liệu(HTML) 77 Page - Microchip Technology

Back Button RXB1CTRL Datasheet HTML 73Page - Microchip Technology RXB1CTRL Datasheet HTML 74Page - Microchip Technology RXB1CTRL Datasheet HTML 75Page - Microchip Technology RXB1CTRL Datasheet HTML 76Page - Microchip Technology RXB1CTRL Datasheet HTML 77Page - Microchip Technology RXB1CTRL Datasheet HTML 78Page - Microchip Technology RXB1CTRL Datasheet HTML 79Page - Microchip Technology RXB1CTRL Datasheet HTML 80Page - Microchip Technology RXB1CTRL Datasheet HTML 81Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 77 / 92 page
background image
 2003-2012 Microchip Technology Inc.
DS21801G-page 77
MCP2515
14.0
PACKAGING INFORMATION
14.1
Package Marking Information
18-Lead PDIP (300 mil)
18-Lead SOIC (300 mil)
20-Lead TSSOP (4.4 mm)
XXXXXXXX
XXXXXNNN
YYWW
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
YYWWNNN
XXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
YYWWNNN
Example:
Example:
Example:
MCP2515
IST ^ 256
1035
MCP2515
1035256
MCP2515-I/P^^
0434256
Legend: XX...X
Customer-specific information
Y
Year code (last digit of calendar year)
YY
Year code (last 2 digits of calendar year)
WW
Week code (week of January 1 is week ‘01’)
NNN
Alphanumeric traceability code
Pb-free JEDEC designator for Matte Tin (Sn)
*
This package is Pb-free. The Pb-free JEDEC designator (
)
can be found on the outer packaging for this package.
Note:
In the event the full Microchip part number cannot be marked on one line, it will
be carried over to the next line, thus limiting the number of available
characters for customer-specific information.
3
e
3
e
E/SO^^
3
e
3
e
3
e
XXXXX
20-Lead QFN (4x4)
YWWNNN
Example:
XXXXXX
2515
035256
E/ML^^3
e



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com