công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CHE1260-QAG bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - United Monolithic Semiconductors

tên linh kiện CHE1260-QAG
Giải thích chi tiết về linh kiện  10-27GHz Bidirectionnal Detector
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  UMS [United Monolithic Semiconductors]
Trang chủ  http://www.ums-gaas.com
Logo UMS - United Monolithic Semiconductors

CHE1260-QAG bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - United Monolithic Semiconductors

Back Button CHE1260-QAG_10 Datasheet HTML 5Page - United Monolithic Semiconductors CHE1260-QAG_10 Datasheet HTML 6Page - United Monolithic Semiconductors CHE1260-QAG_10 Datasheet HTML 7Page - United Monolithic Semiconductors CHE1260-QAG_10 Datasheet HTML 8Page - United Monolithic Semiconductors CHE1260-QAG_10 Datasheet HTML 9Page - United Monolithic Semiconductors CHE1260-QAG_10 Datasheet HTML 10Page - United Monolithic Semiconductors CHE1260-QAG_10 Datasheet HTML 11Page - United Monolithic Semiconductors CHE1260-QAG_10 Datasheet HTML 12Page - United Monolithic Semiconductors CHE1260-QAG_10 Datasheet HTML 13Page - United Monolithic Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 14 page
background image
10-27GHz Detector
CHE1260-QAG
Ref. : DSCHE1260QAG0200 - 19 Jul 10
9/14
Specifications subject to change without notice
Route Départementale 128, B.P.46 - 91401 ORSAY Cedex - FRANCE
Tel.: +33 (0) 1 69 33 03 08 - Fax: +33 (0) 1 69 33 03 09
Incident and reflective power detection versus incident power and temperature @ 12GHz
(Vdetect_I & Vdetect_R)
Incident and reflective power detection versus incident power and temperature @ 22GHz
(Vdetect_I & Vdetect_R)
Incident
Reflective
-40°C
+25°C
+85°C
-40°C
+25°C
+85°C
Incident
Reflective
-40°C
+25°C
+85°C
-40°C
+25°C
+85°C
20
5 000
20
5 000



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com