công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

B340L bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Orister Corporation

tên linh kiện B340L
Giải thích chi tiết về linh kiện  2A, 20V, 400KHz DC/DC Asynchronous Step.Down Converter
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ORISTER [Orister Corporation]
Trang chủ  http://www.orister.com
Logo ORISTER - Orister Corporation

B340L bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Orister Corporation

Back Button B340L Datasheet HTML 3Page - Orister Corporation B340L Datasheet HTML 4Page - Orister Corporation B340L Datasheet HTML 5Page - Orister Corporation B340L Datasheet HTML 6Page - Orister Corporation B340L Datasheet HTML 7Page - Orister Corporation B340L Datasheet HTML 8Page - Orister Corporation B340L Datasheet HTML 9Page - Orister Corporation B340L Datasheet HTML 10Page - Orister Corporation B340L Datasheet HTML 11Page - Orister Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
Page No. : 9/11
SOP‐8 Dimension 
 
NOTES: 
F.
All linear dimensions are in millimeters (inches). 
G. This drawing is subject to change without notice. 
H. Body length does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not 
exceed 0.006 (0.15) per end. 
I.
Body width does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.017 (0.43) per side. 
J.
Falls within JEDEC MS‐012 variation AA. 
 
DS‐RS6515‐08    JULY, 2010 
www.Orister.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com