| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
RS2012P bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Orister Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
RS2012P bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Orister Corporation |
|
5 / 7 page ![]() Page No. : 5/ 7 DS-RS2012-0 3 July, 20 10 www.Orister.com SOP-8L Dimension DIP-8 Dimension Ordering Information PART NUMBER PIN-PACKAGE RS2012S SOP-8L RS2012P DIP-8L A B F C D E G Part A I H J K O M L N Part A 23 4 5 6 7 8 Pin1 Index DIM Min. Max. A 4.85 5.10 B 3.85 3.95 C 5.80 6.20 D 1.22 1.32 E 0.37 0.47 F 3.74 3.88 G 1.45 1.65 H 4.80 5.10 I 0.05 0.20 J 0.30 0.70 K 0.19 0.25 L 0.37 0.52 M 0.23 0.28 N 0.08 0.13 O 0.00 0.15 *: Typical, Unit: mm 8-Lead SOP-8L Plastic Surface Mounted Package Package Code: S A B 87 65 4 3 2 1 H I F G J K M L α1 E D C 8-Lead DIP-8 Plastic Package Package Code: P DIM Min. Max. A 6.29 6.40 B 9.22 9.32 C - *1.52 D - *1.27 E - *0.99 F 3.25 3.35 G 3.17 3.55 H 0.38 0.53 I 2.28 2.79 J 7.49 7.74 K - *3.00 L 8.56 8.81 M 0.229 0.381 α1 94 o 97 o *: Typical, Unit: mm |