công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KSC623J70LFS bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - C&K Components

tên linh kiện KSC623J70LFS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Sealed Tact Switch for SMT
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CK-COMPONENTS [C&K Components]
Trang chủ  http://www.ck-components.com
Logo CK-COMPONENTS - C&K Components

KSC623J70LFS bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - C&K Components

  KSC623J70LFS Datasheet HTML 1Page - C&K Components KSC623J70LFS Datasheet HTML 2Page - C&K Components KSC623J70LFS Datasheet HTML 3Page - C&K Components KSC623J70LFS Datasheet HTML 4Page - C&K Components KSC623J70LFS Datasheet HTML 5Page - C&K Components KSC623J70LFS Datasheet HTML 6Page - C&K Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
OPTION
CODE
OPERATING FORCE
0
1.2 N (120 grams)
1
1.4 N (140 grams)
2
1.6 N / 1.7 N (160/170 grams)
4
3 N / 4 N (300/400 grams)
5
5.5 N (550 grams)
6
4.5 N / 8 N (450/800 grams)
B–25
Dimensions are shown: mm (inches)
Specifications and dimensions subject to change
www.ck-components.com
B
23 july 12
OPERATING FORCE
KSC Series
Sealed Tact Switch for SMT
CONTACT MATERIAL
OPTION
CODE
MATERIAL
1
SILVER
2
SILVER LONG LIFE
3
GOLD
4
GOLD LONG LIFE
TERMINATION
J J BEND
G GULLWING
10
( 7,6 )
12 mini
5,8 maxi
PAD LAYOUT
6,8
3,3 mini
8,6 mini
3 maxi
PAD LAYOUT



Html Pages

1 2 3 4 5 6