công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KSC101J70LFS bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - C&K Components

tên linh kiện KSC101J70LFS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Sealed Tact Switch for SMT
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CK-COMPONENTS [C&K Components]
Trang chủ  http://www.ck-components.com
Logo CK-COMPONENTS - C&K Components

KSC101J70LFS bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - C&K Components

  KSC101J70LFS Datasheet HTML 1Page - C&K Components KSC101J70LFS Datasheet HTML 2Page - C&K Components KSC101J70LFS Datasheet HTML 3Page - C&K Components KSC101J70LFS Datasheet HTML 4Page - C&K Components KSC101J70LFS Datasheet HTML 5Page - C&K Components KSC101J70LFS Datasheet HTML 6Page - C&K Components  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
B–24
Dimensions are shown: mm (inches)
Specifications and dimensions subject to change
www.ck-components.com
B
23 july 12
+0,3
6,2 0
ø 2
4˚ max
R0,2
smooth surface
+0,3
6,2 0
2,
+0,3
6,2 0
ø 2,8
+0,3
6,2 0
ø 4,7
ø 2,9
ACTUATOR
KSC4 SOFT, 5,2 mm HIGH
KSC7 SOFT, 4,3 mm HIGH, BLUE ACTUATOR
KSC1 WITHOUT, 2.5 mm HIGH
KSC Series
Sealed Tact Switch for SMT
KSC2 SOFT, 3,5 mm HIGH
KSC3 HARD, 3,5 mm HIGH
+0,3
6,2 0
ø 2,9
KSC6 HARD, 7,7 mm HIGH
NOTE: Soft material available are
silicon 50 SH / 70 SH and EPDM,
please refer to KSC-ST datasheet.
+0,3
6,2 0
ø 3
KSC8 HARD, 4,9 mm HIGH
ø 2,96
ø 4,7
+0,3
6,2 0



Html Pages

1 2 3 4 5 6