công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ADR433ARZ bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Analog Devices

tên linh kiện ADR433ARZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultralow Noise XFET Voltage References with Current Sink and Source Capability
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADR433ARZ bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Analog Devices

Back Button ADR433ARZ Datasheet HTML 16Page - Analog Devices ADR433ARZ Datasheet HTML 17Page - Analog Devices ADR433ARZ Datasheet HTML 18Page - Analog Devices ADR433ARZ Datasheet HTML 19Page - Analog Devices ADR433ARZ Datasheet HTML 20Page - Analog Devices ADR433ARZ Datasheet HTML 21Page - Analog Devices ADR433ARZ Datasheet HTML 22Page - Analog Devices ADR433ARZ Datasheet HTML 23Page - Analog Devices ADR433ARZ Datasheet HTML 24Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 24 page
background image
ADR430/ADR431/ADR433/ADR434/ADR435/ADR439
Rev. J | Page 21 of 24
V–
V+
+
–
VIN
N1
VIN
VOUT
TRIM
GND
5V
U2
2N7002
AD8601
U1
ADR431
VO
RL
25Ω
2
6
5
4
PRECISION BOOSTED OUTPUT REGULATOR
A precision voltage output with boosted current capability can
be realized with the circuit shown in Figure 43. In this circuit,
U2 forces VO to be equal to VREF by regulating the turn-on of
N1. Therefore, the load current is furnished by VIN. In this
configuration, a 50 mA load is achievable at a VIN of 5 V. Moderate
heat is generated on the MOSFET, and higher current can be
achieved with a replacement of the larger device. In addition,
for a heavy capacitive load with step input, a buffer can be
added at the output to enhance the transient response.
Figure 43. Precision Boosted Output Regulator



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com