công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DSPIC33FJMC204EMM bảng dữ liệu(PDF) 134 Page - Microchip Technology

tên linh kiện DSPIC33FJMC204EMM
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-bit Digital Signal Controllers (up to 32 KB Flash and 2 KB SRAM) with Motor Control and Advanced Analog
PDF  330 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

DSPIC33FJMC204EMM bảng dữ liệu(HTML) 134 Page - Microchip Technology

Back Button DSPIC33FJMC204EMM Datasheet HTML 130Page - Microchip Technology DSPIC33FJMC204EMM Datasheet HTML 131Page - Microchip Technology DSPIC33FJMC204EMM Datasheet HTML 132Page - Microchip Technology DSPIC33FJMC204EMM Datasheet HTML 133Page - Microchip Technology DSPIC33FJMC204EMM Datasheet HTML 134Page - Microchip Technology DSPIC33FJMC204EMM Datasheet HTML 135Page - Microchip Technology DSPIC33FJMC204EMM Datasheet HTML 136Page - Microchip Technology DSPIC33FJMC204EMM Datasheet HTML 137Page - Microchip Technology DSPIC33FJMC204EMM Datasheet HTML 138Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 134 / 330 page
background image
dsPIC33FJ32MC202/204 and dsPIC33FJ16MC304
DS70283K-page 134
© 2007-2012 Microchip Technology Inc.
REGISTER 10-12: RPINR20: PERIPHERAL PIN SELECT INPUT REGISTER 20
U-0
U-0
U-0
R/W-1
R/W-1
R/W-1
R/W-1
R/W-1
—
—
—SCK1R<4:0>
bit 15
bit 8
U-0
U-0
U-0
R/W-1
R/W-1
R/W-1
R/W-1
R/W-1
—
—
—SDI1R<4:0>
bit 7
bit 0
Legend:
R = Readable bit
W = Writable bit
U = Unimplemented bit, read as ‘0’
-n = Value at POR
‘1’ = Bit is set
‘0’ = Bit is cleared
x = Bit is unknown
bit 15-13
Unimplemented: Read as ‘0’
bit 12-8
SCK1R<4:0>: Assign SPI1 Clock Input (SCK1IN) to the corresponding RPn pin bits
11111 = Input tied VSS
11001 = Input tied to RP25
.
.
.
00001 = Input tied to RP1
00000 = Input tied to RP0
bit 7-5
Unimplemented: Read as ‘0’
bit 4-0
SDI1R<4:0>: Assign SPI1 Data Input (SDI1) to the corresponding RPn pin bits
11111 = Input tied VSS
11001 = Input tied to RP25
.
.
.
00001 = Input tied to RP1
00000 = Input tied to RP0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com