công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STM32L151V6U6DTR bảng dữ liệu(PDF) 107 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện STM32L151V6U6DTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-low-power 32-bit MCU ARM-based Cortex-M3
PDF  121 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM32L151V6U6DTR bảng dữ liệu(HTML) 107 Page - STMicroelectronics

Back Button STM32L151V6U6DTR Datasheet HTML 103Page - STMicroelectronics STM32L151V6U6DTR Datasheet HTML 104Page - STMicroelectronics STM32L151V6U6DTR Datasheet HTML 105Page - STMicroelectronics STM32L151V6U6DTR Datasheet HTML 106Page - STMicroelectronics STM32L151V6U6DTR Datasheet HTML 107Page - STMicroelectronics STM32L151V6U6DTR Datasheet HTML 108Page - STMicroelectronics STM32L151V6U6DTR Datasheet HTML 109Page - STMicroelectronics STM32L151V6U6DTR Datasheet HTML 110Page - STMicroelectronics STM32L151V6U6DTR Datasheet HTML 111Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 107 / 121 page
background image
STM32L151x6/8/B, STM32L152x6/8/B
Package characteristics
Doc ID 17659 Rev 8
107/121
Figure 35.
LQFP48, 7 x 7 mm, 48-pin low-profile quad flat package outline
1.
Drawing is not to scale.
5B_ME_V2
PIN 1
IDENTIFICATION
ccc C
C
D3
0.25 mm
GAUGE PLANE
b
L1
L
D
D1
e
12
1
13
24
25
36
37
48
SEATING
PLANE
K



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com